công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4421690 bảng dữ liệu (PDF) - Turck, Inc.

4421690 Datasheet PDF - Turck, Inc.
tên linh kiện 4421690
tải về  4421690 tải về
kích thước tập tin   490.4 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Magnetic Field Sensor – For Pneumatic Cylinders

4421690 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
4421690 Datasheet PDF - Turck, Inc.

tên linh kiện 4421690
tải về  4421690 Click to download

kích thước tập tin   490.4 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Magnetic Field Sensor – For Pneumatic Cylinders

4421690 bảng dữ liệu (HTML) - Turck, Inc.


4421690 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
■Rectangular, height 28 mm
■Metal, GD-Zn
■Magnetic-inductive sensor
■DC 2‐wire, 10…65 VDC
■NO contact
■Male connector M12 x 1
Functional principle
Magnetic field sensors are activated by
magnetic fields and are especially suited
for piston position detection in pneumatic
cylinders. Based on the fact that magnetic
fields can permeate non-magnetizable metals,
it is possible to detect a permanent magnet
attached to the piston through the aluminium
wall of the cylinder.




Số phần tương tự - 4421690

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cooper Bussmann, Inc.
4421 COOPER-4421 Datasheet
98Kb / 1P
Single pole fuse blocks for 13??2" X 1 1??" (10.3 X 38.1mm) fuses.
logo
List of Unclassifed Man...
4421-AQ0025 ETC1-4421-AQ0025 Datasheet
122Kb / 2P
Heavy Duty Incremental Rotary Shaft Encoder
4421-AQ4096 ETC1-4421-AQ4096 Datasheet
124Kb / 2P
Heavy Duty Incremental Rotary Shaft Encoder
4421-AS0025 ETC1-4421-AS0025 Datasheet
122Kb / 2P
Heavy Duty Incremental Rotary Shaft Encoder
4421-AS4096 ETC1-4421-AS4096 Datasheet
124Kb / 2P
Heavy Duty Incremental Rotary Shaft Encoder
More results


Mô tả tương tự - 4421690

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
KMZ50 PHILIPS-KMZ50 Datasheet
59Kb / 8P
Magnetic field sensor
1998 Mar 24
KMZ51 PHILIPS-KMZ51 Datasheet
61Kb / 8P
Magnetic field sensor
1998 Mar 24
KMZ52 PHILIPS-KMZ52 Datasheet
65Kb / 12P
Magnetic Field Sensor
2000 Jun 09
KMZ43T PHILIPS-KMZ43T Datasheet
60Kb / 9P
Magnetic field sensor
2003 Sep 15
KMZ41 NXP-KMZ41 Datasheet
78Kb / 10P
Magnetic field sensor
Rev. 05-27 November 2006
KMZ43T NXP-KMZ43T Datasheet
68Kb / 8P
Magnetic field sensor
Rev. 05-4 March 2009
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
40FY28-33 PF-40FY28-33 Datasheet
231Kb / 2P
Magnetic field sensor
50FY41-V4A-12-KIT PF-50FY41-V4A-12-KIT Datasheet
402Kb / 2P
Magnetic field sensor
2022-07-13
50FY41-V4A-6 PF-50FY41-V4A-6 Datasheet
427Kb / 2P
Magnetic field sensor
2022-06-30
MB35-F12-1N PF-MB35-F12-1N Datasheet
436Kb / 3P
Magnetic field sensor
2022-03-07
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com