công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NC22.5-K34-RZ3X-0.5M bảng dữ liệu (PDF) - Turck, Inc.

NC22.5-K34-RZ3X-0.5M Datasheet PDF - Turck, Inc.
tên linh kiện NC22.5-K34-RZ3X-0.5M
tải về  NC22.5-K34-RZ3X-0.5M tải về
kích thước tập tin   248.85 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Capacitive Sensor

NC22.5-K34-RZ3X-0.5M Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NC22.5-K34-RZ3X-0.5M Datasheet PDF - Turck, Inc.

tên linh kiện NC22.5-K34-RZ3X-0.5M
tải về  NC22.5-K34-RZ3X-0.5M Click to download

kích thước tập tin   248.85 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Capacitive Sensor

NC22.5-K34-RZ3X-0.5M bảng dữ liệu (HTML) - Turck, Inc.


NC22.5-K34-RZ3X-0.5M Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
■Smooth barrel, Ø 34mm
■Plastic, PBT‐GF30‐V0
■Fine adjustment via potentiometer
■AC 2-wire, 20…250 VAC
■NC contact
■Cable connection
Functional principle
Capacitive proximity switches are designed
for non-contact and wear-free detection
of electrically conductive as well as nonconductive metal objects.




Số phần tương tự - NC22.5-K34-RZ3X-0.5M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
NC2-PS PANASONIC-NC2-PS Datasheet
269Kb / 10P
Transistor drive 2c/4c 5A slim power relays
logo
AVX Corporation
NC20 AVX-NC20 Datasheet
200Kb / 5P
NTC SMD Thermistors
logo
Turck, Inc.
NC20-KT34-VP4X2 TURCK-NC20-KT34-VP4X2 Datasheet
254Kb / 3P
Capacitive Sensor
11/07/2023
logo
Tripp Lite. All Rights ...
NC2003SR TRIPPLITE-NC2003SR Datasheet
476Kb / 2P
Notebook Cooling Pad - Notebook-Laptop Computer Security and Stands
logo
AVX Corporation
NC20I00182 AVX-NC20I00182 Datasheet
200Kb / 5P
NTC SMD Thermistors
More results


Mô tả tương tự - NC22.5-K34-RZ3X-0.5M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Turck, Inc.
BC5-QF5.5-AN6X2S250 TURCK-BC5-QF5.5-AN6X2S250 Datasheet
232Kb / 2P
Capacitive sensor
BC20-Q20-AN4X2 TURCK-BC20-Q20-AN4X2 Datasheet
212Kb / 2P
Capacitive sensor
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
CBB4-12GH60-E2-V1 PF-CBB4-12GH60-E2-V1 Datasheet
256Kb / 2P
Capacitive sensor
CBB4-12GH70-E2 PF-CBB4-12GH70-E2 Datasheet
223Kb / 2P
Capacitive sensor
CBB8-18GS75-E2 PF-CBB8-18GS75-E2 Datasheet
113Kb / 1P
Capacitive sensor
CBN2-F46-E0 PF-CBN2-F46-E0 Datasheet
228Kb / 2P
Capacitive sensor
CBN2-F46-E3 PF-CBN2-F46-E3 Datasheet
244Kb / 2P
Capacitive sensor
CBN15-30GK60-E2 PF-CBN15-30GK60-E2 Datasheet
199Kb / 2P
Capacitive sensor
CCN15-30GS60-E2 PF-CCN15-30GS60-E2 Datasheet
227Kb / 2P
Capacitive sensor
CJ1-12GK-N-15M PF-CJ1-12GK-N-15M Datasheet
241Kb / 2P
Capacitive sensor
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com