công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1238717 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1238717 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1238717
tải về  1238717 tải về
kích thước tập tin   387.2 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-E-M12FS-17CON-M16/0,5 VAX - Device connector front mounting

1238717 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1238717 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1238717
tải về  1238717 Click to download

kích thước tập tin   387.2 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-E-M12FS-17CON-M16/0,5 VAX - Device connector front mounting

1238717 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1238717 Thông tin chi tiết sản phẩm

Device connector front mounting, Universal, 17-position, Socket, straight, M12-Standard, coding:
A, on free cable end, Front mounting, Individual wires, cable length: 0.5 m, 0.14 mm2, TPE litz
wire, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)

Your advantages
• Preassembled with litz wires for immediate use
• Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
• Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
• All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
• For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut




Số phần tương tự - 1238717

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1238711 PHOENIX-1238711 Datasheet
291Kb / 8P
SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,5 VAX - Device connector front mounting
1238713 PHOENIX-1238713 Datasheet
556Kb / 14P
SACC-CI-M12FSY-8CON-L180 THRX - Contact carrier
1238714 PHOENIX-1238714 Datasheet
308Kb / 8P
SACC-E-M12MS-12CON-M16/0,5 VAX - Device connector front mounting
1238715 PHOENIX-1238715 Datasheet
436Kb / 12P
SACC-E-M12FS-12CON-M16/0,5 VAX - Device connector front mounting
1238716 PHOENIX-1238716 Datasheet
368Kb / 10P
SACC-E-M12MS-17CON-M16/0,5 VAX - Device connector front mounting
More results


Mô tả tương tự - 1238717

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1419739 PHOENIX-1419739 Datasheet
467Kb / 12P
SACC-DSI-M12FS-17CON-M16/0,5 - Device connector, rear mounting
1411573 PHOENIX-1411573 Datasheet
413Kb / 11P
SACC-E-M12FS-8P-M16XL/0,5 - Device connector front mounting
1411574 PHOENIX-1411574 Datasheet
426Kb / 11P
SACC-E-M12FS-12P-M16XL/0,5 - Device connector front mounting
1408454 PHOENIX-1408454 Datasheet
1Mb / 13P
SACC-E-M12FS-5CON-M20/0,5 - Device connector front mounting
1411571 PHOENIX-1411571 Datasheet
1Mb / 12P
SACC-E-M12FS-5P-M16XL/0,5 - Device connector front mounting
1458842 PHOENIX-1458842 Datasheet
443Kb / 12P
SACC-E-M12FS-8CON-M16/0,5 VA - Device connector front mounting
1405243 PHOENIX-1405243 Datasheet
465Kb / 11P
SACC-E-M12MS-17CON-M16/0,5 VA - Device connector front mounting
1441736 PHOENIX-1441736 Datasheet
434Kb / 11P
SACC-SQ-M12FS-17CON-20/0,5 - Device connector front mounting
1556304 PHOENIX-1556304 Datasheet
465Kb / 11P
SACC-E-MS-17CON-M16/0,5 SCO - Device connector front mounting
1441613 PHOENIX-1441613 Datasheet
430Kb / 11P
SACC-SQ-M12FS-17CON-25F/0,5 - Device connector front mounting
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com