công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1788305 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1788305 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1788305
tải về  1788305 tải về
kích thước tập tin   470.84 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện UMSTBVK 2,5/21-G-5,08 - DIN rail connector

1788305 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1788305 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1788305
tải về  1788305 Click to download

kích thước tập tin   470.84 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện UMSTBVK 2,5/21-G-5,08 - DIN rail connector

1788305 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1788305 Thông tin chi tiết sản phẩm

DIN rail connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated
voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, contact connection type: Pin, number of potentials: 21,
number of rows: 1, number of positions: 21, number of connections: 21, product range:
UMSTBVK 2,5/..-G, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve,
screw head form: L Slotted, mounting: DIN rail, conductor/PCB connection direction: 0 °, number
of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, locking: without,
mounting: without, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Direct plug-in block with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35 DIN rail
• Can be combined with the MSTB 2,5 range
• Well-known connection principle allows worldwide use




Số phần tương tự - 1788305

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1788318 PHOENIX-1788318 Datasheet
470Kb / 15P
UMSTBVK 2,5/22-G-5,08 - DIN rail connector
1788321 PHOENIX-1788321 Datasheet
151Kb / 7P
MSTB 2,5/23-ST-5,08
1788334 PHOENIX-1788334 Datasheet
146Kb / 7P
MSTB 2,5/24-ST-5,08
1788347 PHOENIX-1788347 Datasheet
112Kb / 7P
Base strip - MVSTBU 2,5/ 2-GFB-5,08
1788347 PHOENIX-1788347 Datasheet
150Kb / 6P
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08
More results


Mô tả tương tự - 1788305

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1788198 PHOENIX-1788198 Datasheet
620Kb / 17P
DIN rail connector - UMSTBVK 2,5/10-G-5,08
Sep 8, 2022
1787940 PHOENIX-1787940 Datasheet
724Kb / 18P
DIN rail connector - UMSTBVK 2,5/ 4-GF-5,08
Jan 3, 2023
1787982 PHOENIX-1787982 Datasheet
724Kb / 18P
DIN rail connector - UMSTBVK 2,5/ 8-GF-5,08
Jan 3, 2023
1788279 PHOENIX-1788279 Datasheet
541Kb / 15P
DIN rail connector - UMSTBVK 2,5/18-G-5,08
Jan 3, 2023
1787953 PHOENIX-1787953 Datasheet
727Kb / 18P
DIN rail connector - UMSTBVK 2,5/ 5-GF-5,08
1787966 PHOENIX-1787966 Datasheet
727Kb / 18P
DIN rail connector - UMSTBVK 2,5/ 6-GF-5,08
1833959 PHOENIX-1833959 Datasheet
474Kb / 13P
UMSTBVK 2,5/16-ST-5,08 - DIN rail connector
1787979 PHOENIX-1787979 Datasheet
727Kb / 18P
UMSTBVK 2,5/ 7-GF-5,08 - DIN rail connector
1788091 PHOENIX-1788091 Datasheet
665Kb / 16P
UMSTBVK 2,5/19-GF-5,08 - DIN rail connector
1788101 PHOENIX-1788101 Datasheet
666Kb / 16P
UMSTBVK 2,5/20-GF-5,08 - DIN rail connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com