công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1532A bảng dữ liệu (PDF) - Belden Inc.

1532A Datasheet PDF - Belden Inc.
tên linh kiện 1532A
tải về  1532A tải về
kích thước tập tin   167.86 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Foil Braid, Waterblocked, PVC Jacket

1532A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1532A Datasheet PDF - Belden Inc.

tên linh kiện 1532A
tải về  1532A Click to download

kích thước tập tin   167.86 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Foil Braid, Waterblocked, PVC Jacket

1532A bảng dữ liệu (HTML) - Belden Inc.


1532A Thông tin chi tiết sản phẩm

Product Description
CATV, Series 6, 18 AWG solid .040" bare copper-covered steel conductor, gas-injected foam polyethylene insulation, Duobond® II, aluminum braid shield
(90% coverage), Waterblocked Coreguard®, polyethylene jacket.




Số phần tương tự - 1532A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Filtran LTD
1532A FILTRAN-1532A Datasheet
93Kb / 1P
Chokes Cylindrical Coil Forms
logo
Winchester Electronics ...
1532A5011 WINCHESTER-1532A5011 Datasheet
98Kb / 2P
Specialty Types
More results


Mô tả tương tự - 1532A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
General Cable Technolog...
C9228A GENERAL-C9228A Datasheet
70Kb / 1P
2C 18 AWG 16/30 TC PVC / OAS / Braid / PVC
C9230A GENERAL-C9230A Datasheet
70Kb / 1P
3C 18 AWG 16/30 TC PVC / OAS / Braid / PVC
C9231A GENERAL-C9231A Datasheet
70Kb / 1P
4C 18 AWG 16/30 TC PVC / OAS / Braid / PVC
C9232A GENERAL-C9232A Datasheet
70Kb / 1P
6C 18 AWG 16/30 TC PVC / OAS / Braid / PVC
C9233A GENERAL-C9233A Datasheet
70Kb / 1P
8C 18 AWG 16/30 TC PVC / OAS / Braid / PVC
logo
Belden Inc.
1695A BELDEN-1695A Datasheet
246Kb / 4P
Serial Digital Coax, RG6, #18 Solid BC, Foil 95% TC braid, CMP
3092A BELDEN-3092A Datasheet
248Kb / 3P
ControlBus?? Coax RG6, #18 Sol BCCS, PO Ins, QUAD AL Shld, PVC Jkt, CMR
123092A BELDEN-123092A Datasheet
247Kb / 3P
ControlBus?? Coax RG6, #18 Sol BCCS, PO Ins, QUAD AL Shld, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, CM
183092A BELDEN-183092A Datasheet
246Kb / 3P
ControlNet?? (1) 18 AWG Solid BCCS, FPE/PVC/PVC, FoilAlum Braid Shld, Alum Armor, CL2R, CMR
8241 BELDEN-8241 Datasheet
235Kb / 2P
75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 23 AWG Solid BCCS, 95% BC Braid, PVC Jkt, CM
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com