công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1525A bảng dữ liệu (PDF) - Belden Inc.

1525A Datasheet PDF - Belden Inc.
tên linh kiện 1525A
tải về  1525A tải về
kích thước tập tin   144.66 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Broadband Coax, Series 11, 14 AWG Solid BCCS, Foil 60% AL Braid, PE Jkt, Waterblocked

1525A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1525A Datasheet PDF - Belden Inc.

tên linh kiện 1525A
tải về  1525A Click to download

kích thước tập tin   144.66 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Broadband Coax, Series 11, 14 AWG Solid BCCS, Foil 60% AL Braid, PE Jkt, Waterblocked

1525A bảng dữ liệu (HTML) - Belden Inc.


1525A Thông tin chi tiết sản phẩm

Product Description
Broadband Coax, Series 11, 14 AWG Solid Bare Copper Covered Steel Conductor, PE Insulation, Foil + 60% Aluminum Braid Shield, PE Jacket, Waterblocked




Số phần tương tự - 1525A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1525AJ MICROSEMI-1525AJ Datasheet
135Kb / 7P
REGULATING PULSE WIDTH MODULATOR
More results


Mô tả tương tự - 1525A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
179DT BELDEN-179DT Datasheet
242Kb / 3P
Serial Digital Coax, Ultra-miniature, RG179 Type, 28.5 AWG Solid BC, Foil TC Braid, CMR
7731A BELDEN-7731A Datasheet
247Kb / 4P
Serial Digital Coax, RG11, #14 Solid BC, Foil 95% TC braid, CMR
7732A BELDEN-7732A Datasheet
240Kb / 3P
Serial Digital Coax, RG11, #14 Solid BC, Foil 95% TC braid, CMP
3094A BELDEN-3094A Datasheet
262Kb / 4P
ControlBus?? Coax RG11, #14 Sol BCCS, PO Ins, QUAD AL Shld, PVC Jkt, CMR
3095A BELDEN-3095A Datasheet
259Kb / 3P
ControlBus?? Coax RG11, #14 Sol BCCS, FEP Ins, QUAD AL Shld, PVDF Jkt, CMP
183092A BELDEN-183092A Datasheet
246Kb / 3P
ControlNet?? (1) 18 AWG Solid BCCS, FPE/PVC/PVC, FoilAlum Braid Shld, Alum Armor, CL2R, CMR
8241 BELDEN-8241 Datasheet
235Kb / 2P
75 Ohm Analog Video Coax, RG-59, 23 AWG Solid BCCS, 95% BC Braid, PVC Jkt, CM
7733A BELDEN-7733A Datasheet
145Kb / 2P
50 Ohm Wireless Transmission Coax, RG-8, 10 AWG Solid BC, Foil 90% TC Braid, PVDF Jkt, CMP, Low Loss
04-14-2023
7808A BELDEN-7808A Datasheet
241Kb / 3P
50 Ohm Wireless Transmission Coax, RF 240, RG58X, 15 AWG Solid BC, Foil 95% TC Braid, PE Jkt
12-15-2021
7915A BELDEN-7915A Datasheet
158Kb / 3P
Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BC, Tri-Shield, PVC Jkt, CM
04-14-2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com