công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1836955 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1836955 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1836955
tải về  1836955 tải về
kích thước tập tin   466.1 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện CC 2,5/ 6-GF-LR P20THRR56 - PCB header

1836955 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1836955 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1836955
tải về  1836955 Click to download

kích thước tập tin   466.1 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện CC 2,5/ 6-GF-LR P20THRR56 - PCB header

1836955 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1836955 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: black, nominal current: 12 A, rated voltage
(III/2): 320 V, contact surface: Tin, contact connection type: Pin, number of potentials: 6, number
of rows: 1, number of positions: 6, number of connections: 6, product range: CC 2,5/..-GF-LR,
pitch: 5 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2 mm, number
of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, Pin connector pattern
alignment: Standard, locking: Snap-in locking, mounting: Lock & release threaded flange, type of
packaging: 56 mm wide tape

Your advantages
• Designed for integration into the SMT soldering process
• Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
• Automatic locking and intuitive release through Lock and Release operating lever in contrasting color
• Screwable flange for superior mechanical stability




Số phần tương tự - 1836955

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
1836950000 WEIDMULLER-1836950000 Datasheet
411Kb / 7P
BL 3.50/09/90 AU BK BX
More results


Mô tả tương tự - 1836955

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1954731 PHOENIX-1954731 Datasheet
127Kb / 5P
CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THR
1705352 PHOENIX-1705352 Datasheet
39Kb / 1P
CC 2,5/10-GF-5,08-LR P26THRR88
1792669 PHOENIX-1792669 Datasheet
68Kb / 3P
Printed-circuit board connector - CC 2,5/ 6-GF-5,08-LR P26THR
1836719 PHOENIX-1836719 Datasheet
487Kb / 15P
PCB header - CC 2,5/ 5-GF-LR P20 THR
Jan 10, 2023
1776922 PHOENIX-1776922 Datasheet
443Kb / 14P
PCB header - MSTBV 2,5/ 6-GF
1954757 PHOENIX-1954757 Datasheet
1Mb / 25P
CC 2,5/ 8-GF-5,08 P26THR - PCB header
1837420 PHOENIX-1837420 Datasheet
333Kb / 10P
CCV 2,5/ 8-GF-LR P20 THR - PCB header
1836735 PHOENIX-1836735 Datasheet
489Kb / 14P
CC 2,5/ 7-GF-LR P20 THR - PCB header
1836696 PHOENIX-1836696 Datasheet
491Kb / 15P
CC 2,5/ 3-GF-LR P20 THR - PCB header
1837404 PHOENIX-1837404 Datasheet
333Kb / 10P
CCV 2,5/ 6-GF-LR P20 THR - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com