công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1810971 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1810971 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1810971
tải về  1810971 tải về
kích thước tập tin   363.22 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FKC 2,5/20-ST-5,08-LR - PCB connector

1810971 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1810971 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1810971
tải về  1810971 Click to download

kích thước tập tin   363.22 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FKC 2,5/20-ST-5,08-LR - PCB connector

1810971 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1810971 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated
voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, contact connection type: Socket, number of potentials:
20, number of rows: 1, number of positions: 20, number of connections: 20, product range: FKC
2,5/..-ST-LR, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB
connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5,
locking: Snap-in locking, mounting: Lock & Release ejector lever, type of packaging: packed in
cardboard

Your advantages
• Time saving push-in connection, tools not required
• Intuitive operation due to color-coded actuating push button
• Quick and convenient testing using integrated test option
• Automatic locking and intuitive release through Lock and Release operating lever in contrasting color
• Can be combined with the MSTB 2,5 range




Số phần tương tự - 1810971

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1810926 PHOENIX-1810926 Datasheet
98Kb / 6P
Printed-circuit board connector - FKC 2,5/15-ST-5,08-LR
1810939 PHOENIX-1810939 Datasheet
364Kb / 13P
FKC 2,5/16-ST-5,08-LR - PCB connector
1810942 PHOENIX-1810942 Datasheet
364Kb / 13P
FKC 2,5/17-ST-5,08-LR - PCB connector
1810955 PHOENIX-1810955 Datasheet
211Kb / 8P
FKC 2,5/18-ST-5,08-LR - PCB connector
1810968 PHOENIX-1810968 Datasheet
210Kb / 8P
FKC 2,5/19-ST-5,08-LR - PCB connector
More results


Mô tả tương tự - 1810971

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1792520 PHOENIX-1792520 Datasheet
121Kb / 7P
Printed-circuit board connector - FKC 2,5/ 3-ST-5,08-LR
1792546 PHOENIX-1792546 Datasheet
102Kb / 7P
Printed-circuit board connector - FKC 2,5/ 5-ST-5,08-LR
1792559 PHOENIX-1792559 Datasheet
102Kb / 7P
Printed-circuit board connector - FKC 2,5/ 6-ST-5,08-LR
1792601 PHOENIX-1792601 Datasheet
101Kb / 7P
Printed-circuit board connector - FKC 2,5/11-ST-5,08-LR
1792614 PHOENIX-1792614 Datasheet
102Kb / 7P
Printed-circuit board connector - FKC 2,5/12-ST-5,08-LR
1810926 PHOENIX-1810926 Datasheet
98Kb / 6P
Printed-circuit board connector - FKC 2,5/15-ST-5,08-LR
1792533 PHOENIX-1792533 Datasheet
101Kb / 7P
Printed-circuit board connector - FKC 2,5/ 4-ST-5,08-LR
09/12/2020
1925702 PHOENIX-1925702 Datasheet
744Kb / 18P
PCB connector - FKC 2,5/ 3-ST-5,08-RF
1925715 PHOENIX-1925715 Datasheet
732Kb / 18P
PCB connector - FKC 2,5/ 4-ST-5,08-RF
1861878 PHOENIX-1861878 Datasheet
458Kb / 14P
FKCOR 2,5/20-ST-5,08-LR - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com