công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FFSH2065BDN bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

FFSH2065BDN Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện FFSH2065BDN
tải về  FFSH2065BDN tải về
kích thước tập tin   242.66 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon Carbide (SiC) Schottky Diode – EliteSiC, 20 A, 650 V, D2, TO-247-3L

FFSH2065BDN Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FFSH2065BDN Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện FFSH2065BDN
tải về  FFSH2065BDN Click to download

kích thước tập tin   242.66 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon Carbide (SiC) Schottky Diode – EliteSiC, 20 A, 650 V, D2, TO-247-3L

FFSH2065BDN bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


FFSH2065BDN Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
Silicon Carbide (SiC) Schottky Diodes use a completely new
technology that provides superior switching performance and higher
reliability compared to Silicon. No reverse recovery current,
temperature independent switching characteristics, and excellent
thermal performance sets Silicon Carbide as the next generation of
power semiconductor. System benefits include highest efficiency,
faster operating frequency, increased power density, reduced EMI, and
reduced system size & cost.
Features
• Max Junction Temperature 175°C
• Avalanche Rated 49 mJ
• High Surge Current Capacity
• Positive Temperature Coefficient
• Ease of Paralleling
• No Reverse Recovery/No Forward Recovery
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS
Compliant
Applications
• General Purpose
• SMPS, Solar Inverters, UPS
• Power Switching Circuit




Số phần tương tự - FFSH2065BDN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FFSH2065BDN-F085 ONSEMI-FFSH2065BDN-F085 Datasheet
321Kb / 6P
Silicon Carbide Schottky Diode, 650 V, 20 A
February, 2019 ??Rev. 4
More results


Mô tả tương tự - FFSH2065BDN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FFSB0665B ONSEMI-FFSB0665B_V01 Datasheet
334Kb / 6P
Silicon Carbide (SiC) Schottky Diode – EliteSiC, 6A, 650 V, D2, D2PAK-2L
January, 2023 - Rev. 2
FFSB0865B ONSEMI-FFSB0865B_V01 Datasheet
335Kb / 6P
Silicon Carbide (SiC) Schottky Diode – EliteSiC, 8A, 650 V, D2, D2PAK-2L
January, 2023 - Rev. 2
FFSH20120A ONSEMI-FFSH20120A_V01 Datasheet
332Kb / 6P
Silicon Carbide (SiC) Schottky Diode – EliteSiC, 20 A, 1200 V, D1, TO-247-2L
January, 2023 - Rev. 3
NTH4L015N065SC1 ONSEMI-NTH4L015N065SC1_V02 Datasheet
356Kb / 8P
Silicon Carbide (SiC) MOSFET – EliteSiC, 12mohm, 650 V, M2, TO-247-4L
January, 2023 - Rev. 3
FFSP2065B ONSEMI-FFSP2065B Datasheet
269Kb / 6P
Silicon Carbide (SiC) Schottky Diode – EliteSiC, 20 A, 650 V, D2, TO-220-2L
January, 2023 - Rev. 2
NDSH10170A ONSEMI-NDSH10170A Datasheet
304Kb / 6P
Silicon Carbide (SiC) Schottky Diode – EliteSiC,10 A, 1700 V, D1, TO-247-2L
January, 2023 - Rev. 3
FFSH15120A ONSEMI-FFSH15120A_V01 Datasheet
367Kb / 6P
Silicon Carbide (SiC) Schottky Diode – EliteSiC, 15 A, 1200 V, D1, TO-247-2L
January, 2023 - Rev. 3
NDSH20120C-F155 ONSEMI-NDSH20120C-F155 Datasheet
292Kb / 6P
Silicon Carbide (SiC) Schottky Diode – EliteSiC, 20 A, 1200 V, D3, TO-247-2L
November, 2023 - Rev. 0
NDSH20120CDN ONSEMI-NDSH20120CDN Datasheet
290Kb / 6P
Silicon Carbide (SiC) Schottky Diode – EliteSiC, 20 A, 1200 V, D3, TO-247-3L
November, 2023 - Rev. 0
NDSH30120CDN ONSEMI-NDSH30120CDN Datasheet
302Kb / 6P
Silicon Carbide (SiC) Schottky Diode – EliteSiC, 30 A, 1200 V, D3, TO-247-3L
November, 2023 - Rev. 0
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com