công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NME0505DPC bảng dữ liệu (PDF) - Murata Power Solutions Inc.

NME0505DPC Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.
tên linh kiện NME0505DPC
tải về  NME0505DPC tải về
kích thước tập tin   1073.73 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Isolated 1W Single Output DC-DC Converters

NME0505DPC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NME0505DPC Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.

tên linh kiện NME0505DPC
tải về  NME0505DPC Click to download

kích thước tập tin   1073.73 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Isolated 1W Single Output DC-DC Converters

NME0505DPC bảng dữ liệu (HTML) - Murata Power Solutions Inc.


NME0505DPC Thông tin chi tiết sản phẩm

Short circuit protection options
UL 60950 recognised
Single isolated output
1kVDC isolation ‘Hi Pot Test’
Wide temperature performance at full
1 watt load, –40°C to 85°C2
Industry standard pinout
5V, 12V & 24V inputs
5V, 9V, 12V, 15V & 24V outputs
Fully encapsulated with toroidal magnetics
No external components required
Pin compatible with CME, CRE1, CRL2,
LME, MEE1, MEE3, NKE & NML




Số phần tương tự - NME0505DPC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Power Solutions ...
NME0505DPC MURATA-PS-NME0505DPC Datasheet
207Kb / 11P
Isolated 1W Single Output DC-DC Converters
logo
Murata Manufacturing Co...
NME0505DPC MURATA-NME0505DPC Datasheet
232Kb / 11P
Isolated 1W Single Output DC-DC Converters
More results


Mô tả tương tự - NME0505DPC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
C&D Technologies
NME CANDD-NME Datasheet
120Kb / 2P
Isolated 1W Single Output DC-DC Converters
logo
Microdc power Technolog...
B-XN1S-1W MICRODC-B-XN1S-1W Datasheet
1Mb / 5P
Isolated 1W Single Output DC/DC Converters
B-XN2S-1W MICRODC-B-XN2S-1W Datasheet
1Mb / 5P
Isolated 1W Single Output DC/DC Converters
logo
Murata Manufacturing Co...
NMR MURATA-NMR_12 Datasheet
209Kb / 5P
Isolated 1W Single Output DC/DC Converters
NME0505DC MURATA-NME0505DC Datasheet
188Kb / 5P
Isolated 1W Single Output DC/DC Converters
logo
Microdc power Technolog...
B0303XLS-1W MICRODC-B0303XLS-1W Datasheet
1Mb / 4P
Isolated 1W Single Output DC/DC Converters
B-XD MICRODC-B-XD Datasheet
713Kb / 4P
Isolated 1W Single Output DC/DC Converters
B-XN1S MICRODC-B-XN1S Datasheet
497Kb / 5P
Isolated 1W Single Output DC/DC Converters
logo
Toppower Electronic Tec...
TPE1-3KVDC TOPPOWER-TPE1-3KVDC Datasheet
188Kb / 3P
1W Isolated Single Output DC/DC Converters
logo
Murata Power Solutions ...
CRE1 MURATA-PS-CRE1 Datasheet
549Kb / 14P
Isolated 1W Single Output Isolated DC-DC Converters
More results




Giới thiệu về Murata Power Solutions Inc.


Murata Power Solutions là một công ty con của Murata Sản xuất, một công ty điện tử đa quốc gia Nhật Bản.

Murata Power Solutions chuyên thiết kế và sản xuất các giải pháp quản lý năng lượng, bao gồm bộ chuyển đổi DC-DC, nguồn cung cấp năng lượng AC-DC và bộ lọc EMI.

Công ty cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng sáng tạo và đáng tin cậy cho một loạt các ứng dụng trong các ngành công nghiệp như y tế, công nghiệp và vận chuyển, trong số những người khác.

Với công nghệ tiên tiến và các sản phẩm chất lượng, Murata Power Solutions đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng trên thị trường toàn cầu.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com