công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MYBSP00502ABF bảng dữ liệu (PDF) - Murata Power Solutions Inc.

MYBSP00502ABF Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.
tên linh kiện MYBSP00502ABF
tải về  MYBSP00502ABF tải về
kích thước tập tin   1065.57 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Isolated DC-DC converter for PoE PD

MYBSP00502ABF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MYBSP00502ABF Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.

tên linh kiện MYBSP00502ABF
tải về  MYBSP00502ABF Click to download

kích thước tập tin   1065.57 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Isolated DC-DC converter for PoE PD

MYBSP00502ABF bảng dữ liệu (HTML) - Murata Power Solutions Inc.


MYBSP00502ABF Thông tin chi tiết sản phẩm

Support IEEE802.3af class0
12W DC-DC converter (12Vout)
37-57V Input Voltage range
14.8 x 26 x 6.2mm Size
84% efficiency (typical, 12Vout),
Surface mount module
2250Vdc Input-Output Isolation
Operating Temperature range -40 to +85 °C




Số phần tương tự - MYBSP00502ABF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Power Solutions ...
MYBSP0055AABFT MURATA-PS-MYBSP0055AABFT Datasheet
1Mb / 16P
Isolated DC DC-DC converter for PoE PoE PD
2018
MYBSP0055AABFT+CB MURATA-PS-MYBSP0055AABFT+CB Datasheet
1Mb / 16P
Isolated DC DC-DC converter for PoE PoE PD
2018
More results


Mô tả tương tự - MYBSP00502ABF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NCP1080 ONSEMI-NCP1080 Datasheet
207Kb / 14P
Integrated PoE-PD & DC-DC Converter Controller
September, 2008 ??Rev. 4
NCP1081 ONSEMI-NCP1081 Datasheet
239Kb / 17P
Integrated High Power PoE-PD Interface & DC-DC Converter Controller
September, 2008 ??Rev. 4
logo
List of Unclassifed Man...
AS1138 ETC2-AS1138 Datasheet
1Mb / 30P
30W PoE PD and DC-DC Controller
logo
ON Semiconductor
NCP1080 ONSEMI-NCP1080_13 Datasheet
227Kb / 15P
Integrated PoE-PD & DC-DC Converter Controller
May, 2013 ??Rev. 7
NCP1081 ONSEMI-NCP1081_13 Datasheet
262Kb / 18P
Integrated High Power PoE-PD Interface & DC-DC Converter Contr
May, 2013 ??Rev. 7
NCP1082 ONSEMI-NCP1082_13 Datasheet
220Kb / 17P
Integrated PoE-PD & DC-DC Converter Controller
May, 2013 ??Rev. 3
NCP1083 ONSEMI-NCP1083_13 Datasheet
263Kb / 18P
Integrated High Power PoE-PD Interface & DC-DC Converter Controller
May, 2013 ??Rev. 3
logo
Murata Manufacturing Co...
MYBSP01201ABF MURATA-MYBSP01201ABF Datasheet
779Kb / 12P
Isolated DC-DC converter for PoEPD
logo
Bourns Electronic Solut...
POE-EP BOURNS-POE-EP Datasheet
1,007Kb / 8P
POE-EP & POE-PD Series - PoE DC/DC Transformers
Mar 31, 2015
logo
Murata Manufacturing Co...
MYBSP01206AZFT MURATA1-MYBSP01206AZFT Datasheet
12Mb / 13P
Isolated DC-DC converter for PoE PD
2018
More results




Giới thiệu về Murata Power Solutions Inc.


Murata Power Solutions là một công ty con của Murata Sản xuất, một công ty điện tử đa quốc gia Nhật Bản.

Murata Power Solutions chuyên thiết kế và sản xuất các giải pháp quản lý năng lượng, bao gồm bộ chuyển đổi DC-DC, nguồn cung cấp năng lượng AC-DC và bộ lọc EMI.

Công ty cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng sáng tạo và đáng tin cậy cho một loạt các ứng dụng trong các ngành công nghiệp như y tế, công nghiệp và vận chuyển, trong số những người khác.

Với công nghệ tiên tiến và các sản phẩm chất lượng, Murata Power Solutions đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng trên thị trường toàn cầu.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com