công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1946930 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1946930 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1946930
tải về  1946930 tải về
kích thước tập tin   229.25 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FKIC 2,5/ 5-ST-RN - PCB connector

1946930 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1946930 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1946930
tải về  1946930 Click to download

kích thước tập tin   229.25 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FKIC 2,5/ 5-ST-RN - PCB connector

1946930 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1946930 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated
voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, contact connection type: Pin, number of potentials: 5,
number of rows: 1, number of positions: 5, number of connections: 5, product range: FKIC 2,5/..-
ST-RN, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection
direction: 0 °, locking clip: - without locking clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, locking:
Snap-in locking, mounting: Engagement nose, type of packaging: packed in cardboard, Article
with engagement nose

Your advantages
• Time saving push-in connection, tools not required
• Intuitive operation due to color-coded actuating push button
• Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
• Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
• Can be combined with the MSTB 2,5 range




Số phần tương tự - 1946930

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
194693 FESTO-194693 Datasheet
77Kb / 1P
Precision pressure regulator
3/23/22
More results


Mô tả tương tự - 1946930

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1946914 PHOENIX-1946914 Datasheet
62Kb / 5P
Printed-circuit board connector - FKIC 2,5/ 3-ST-RN
1925906 PHOENIX-1925906 Datasheet
134Kb / 9P
Printed-circuit board connector - FKIC 2,5/ 6-ST-5,08-RN
09/12/2020
1925922 PHOENIX-1925922 Datasheet
134Kb / 9P
Printed-circuit board connector - FKIC 2,5/ 8-ST-5,08-RN
09/12/2020
1925883 PHOENIX-1925883 Datasheet
440Kb / 13P
PCB connector - FKIC 2,5/ 4-ST-5,08-RN
1925964 PHOENIX-1925964 Datasheet
440Kb / 13P
PCB connector - FKIC 2,5/12-ST-5,08-RN
1925993 PHOENIX-1925993 Datasheet
434Kb / 13P
FKIC 2,5/15-ST-5,08-RN - PCB connector
1925980 PHOENIX-1925980 Datasheet
435Kb / 13P
FKIC 2,5/14-ST-5,08-RN - PCB connector
1925896 PHOENIX-1925896 Datasheet
437Kb / 13P
FKIC 2,5/ 5-ST-5,08-RN - PCB connector
1910791 PHOENIX-1910791 Datasheet
549Kb / 13P
FKIC 2,5/14-ST - PCB connector
1910720 PHOENIX-1910720 Datasheet
552Kb / 13P
FKIC 2,5/ 7-ST - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com