công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MEJ2D0505SC bảng dữ liệu (PDF) - Murata Power Solutions Inc.

MEJ2D0505SC Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.
tên linh kiện MEJ2D0505SC
tải về  MEJ2D0505SC tải về
kích thước tập tin   323.62 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 5.2kVDC Isolated 2W DC-DC Converters

MEJ2D0505SC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MEJ2D0505SC Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.

tên linh kiện MEJ2D0505SC
tải về  MEJ2D0505SC Click to download

kích thước tập tin   323.62 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 5.2kVDC Isolated 2W DC-DC Converters

MEJ2D0505SC bảng dữ liệu (HTML) - Murata Power Solutions Inc.


MEJ2D0505SC Thông tin chi tiết sản phẩm

RoHS compliant
Basic/supplementary isolation to UL609502
ANSI/AAMI ES60601-1
Power density 0.81W/cm3
Single and dual outputs
UL 94V-0 package material
Footprint 1.96cm2
SIP package style
5.2kVDC isolation ‘Hi Pot Test’
3.3V, 5V, 12V & 15V inputs
3.3V, 5V, 9V, 12V & 15V outputs
Internal SMD construction
Fully encapsulated with toroidal magnetics
Pin compatible with the MEV, NMV, NMK &
NMJ series
MTTF up to 3.9 million hours
Characterised CMTI >200kV/μS
Continuous barrier withstand voltage
2.4kVDC




Số phần tương tự - MEJ2D0505SC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
MEJ2D0505SC MURATA-MEJ2D0505SC Datasheet
304Kb / 7P
5.2kVDC Isolated 2W DC/DC Converters
More results


Mô tả tương tự - MEJ2D0505SC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
KDC_NMJ MURATA-KDC_NMJ Datasheet
155Kb / 6P
5.2kVDC Isolated 1W DC/DC Converters
MEJ2 MURATA-MEJ2 Datasheet
304Kb / 7P
5.2kVDC Isolated 2W DC/DC Converters
logo
Murata Power Solutions ...
MGJ2 MURATA-PS-MGJ2 Datasheet
214Kb / 8P
5.2kVDC Isolated 2W Gate Drive DC/DC Converters
MGJ3 MURATA-PS-MGJ3 Datasheet
1Mb / 10P
5.2kVDC Isolated 3W Gate Drive SM DC/DC Converters
MGJ6 MURATA-PS-MGJ6 Datasheet
210Kb / 10P
5.2kVDC Isolated 6W Gate Drive SM DC/DC Converters
MEJ1 MURATA-PS-MEJ1 Datasheet
254Kb / 9P
5.2kVDC Isolated 1W DC/DC Converters
logo
Toppower Electronic Tec...
TPJXXX TOPPOWER-TPJXXX Datasheet
379Kb / 4P
5.2KVDC Isolated DC/DC Converters for IGBT drivers
TPJXXX-3W TOPPOWER-TPJXXX-3W Datasheet
359Kb / 4P
5.2KVDC Isolated DC/DC Converters for IGBT drivers
TPJXXX-3W TOPPOWER-TPJXXX-3W_V01 Datasheet
434Kb / 4P
5.2KVDC Isolated DC/DC Converters for IGBT drivers
TPJXXX TOPPOWER-TPJXXX_V01 Datasheet
365Kb / 5P
5.2KVDC Isolated DC/DC Converters for IGBT drivers
More results




Giới thiệu về Murata Power Solutions Inc.


Murata Power Solutions là một công ty con của Murata Sản xuất, một công ty điện tử đa quốc gia Nhật Bản.

Murata Power Solutions chuyên thiết kế và sản xuất các giải pháp quản lý năng lượng, bao gồm bộ chuyển đổi DC-DC, nguồn cung cấp năng lượng AC-DC và bộ lọc EMI.

Công ty cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng sáng tạo và đáng tin cậy cho một loạt các ứng dụng trong các ngành công nghiệp như y tế, công nghiệp và vận chuyển, trong số những người khác.

Với công nghệ tiên tiến và các sản phẩm chất lượng, Murata Power Solutions đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng trên thị trường toàn cầu.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com