công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSQ bảng dữ liệu (PDF) - Murata Power Solutions Inc.

DSQ Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.
tên linh kiện DSQ
tải về  DSQ tải về
kích thước tập tin   4147.26 Kbytes
Page   25 Pages
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 600W Quarter Brick DOSA Digital PMBus Interface

DSQ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
DSQ Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.

tên linh kiện DSQ
tải về  DSQ Click to download

kích thước tập tin   4147.26 Kbytes
Page   25 Pages
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 600W Quarter Brick DOSA Digital PMBus Interface

DSQ bảng dữ liệu (HTML) - Murata Power Solutions Inc.


DSQ Thông tin chi tiết sản phẩm

DOSA Compliant Digital Quarter-Brick with PMBus
interface
36-75Vin Range
96% Typical Efficiency
Delivers up to 50A (600W)
Low Output Ripple & Noise
Wide Operating Temperature Range -40°C to +85°C
Optional Droop Load Sharing of two or more modules
Baseplate included for improved thermal
performance
Output Over Current/Voltage Protection
Over Temperature Protection
Negative & Positive Logic (Negative Logic standard
configuration)
Optional Reflow process compatible
Three pin/function configurations available:
• Full PMBus with Sense & Trim Pins
• No PMBus with Sense & Trim Pins
• 5 Pin Bus converter, No Sense & Trim Pins
Certified to UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2
No.62368-1-14, 2nd Ed, 2014-12-01; IEC62368-
1:2014 (Second Edition); standards
Basic I/O insulation now available. Refer to
Note [3] on following page for applicable model
information




Số phần tương tự - DSQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Token Electronics Indus...
DSQ100W0R1HC TOKEN-DSQ100W0R1HC Datasheet
348Kb / 4P
DQS Power Adjustable Resistors
DSQ100W0R1HG TOKEN-DSQ100W0R1HG Datasheet
348Kb / 4P
DQS Power Adjustable Resistors
DSQ100W0R1HN TOKEN-DSQ100W0R1HN Datasheet
348Kb / 4P
DQS Power Adjustable Resistors
DSQ100W0R1HZ TOKEN-DSQ100W0R1HZ Datasheet
348Kb / 4P
DQS Power Adjustable Resistors
DSQ100W0R1JC TOKEN-DSQ100W0R1JC Datasheet
348Kb / 4P
DQS Power Adjustable Resistors
More results


Mô tả tương tự - DSQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power-One
QBS038YD POWER-ONE-QBS038YD Datasheet
250Kb / 3P
Quarter-Brick
logo
Emerson Network Power
AEQ42B50 EMERSON-NETWORKPOWER-AEQ42B50 Datasheet
1Mb / 3P
Quarter-Brick Series
LQD40A48 EMERSON-NETWORKPOWER-LQD40A48 Datasheet
287Kb / 3P
Quarter-Brick Series
LQS EMERSON-NETWORKPOWER-LQS Datasheet
145Kb / 4P
Quarter-Brick Series
logo
SynQor Worldwide Headqu...
IQ65033QMA10 SYNQOR-IQ65033QMA10 Datasheet
1Mb / 15P
Quarter-Brick ATCA Power Interface Module
logo
Murata Manufacturing Co...
UWQ-12-Q48 MURATA-UWQ-12-Q48 Datasheet
1,003Kb / 18P
Wide Input, Isolated DOSA Quarter Brick DC/DC Converters
UWQ-12-Q48T-C MURATA-UWQ-12-Q48T-C Datasheet
895Kb / 17P
Wide Input, Isolated DOSA Quarter Brick DC-DC Converters with Trim and Sense
UWQ-1217-Q48NB-C MURATA-UWQ-1217-Q48NB-C Datasheet
982Kb / 17P
Wide Input, Isolated DOSA Quarter Brick DC/DC Converters
logo
Murata Power Solutions ...
IRS MURATA-PS-IRS Datasheet
2Mb / 26P
Encapsulated Sixteenth-Brick DOSA-Compatible
logo
Analog Devices
ADM1293 AD-ADM1293 Datasheet
777Kb / 48P
Digital Power Monitor with PMBus Interface
3/15-Rev. A to Rev. B
More results




Giới thiệu về Murata Power Solutions Inc.


Murata Power Solutions là một công ty con của Murata Sản xuất, một công ty điện tử đa quốc gia Nhật Bản.

Murata Power Solutions chuyên thiết kế và sản xuất các giải pháp quản lý năng lượng, bao gồm bộ chuyển đổi DC-DC, nguồn cung cấp năng lượng AC-DC và bộ lọc EMI.

Công ty cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng sáng tạo và đáng tin cậy cho một loạt các ứng dụng trong các ngành công nghiệp như y tế, công nghiệp và vận chuyển, trong số những người khác.

Với công nghệ tiên tiến và các sản phẩm chất lượng, Murata Power Solutions đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng trên thị trường toàn cầu.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com