công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CME0512SC bảng dữ liệu (PDF) - Murata Power Solutions Inc.

CME0512SC Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.
tên linh kiện CME0512SC
tải về  CME0512SC tải về
kích thước tập tin   312.11 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Isolated 0.75W Single Output Isolated DC-DC Converters

CME0512SC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CME0512SC Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.

tên linh kiện CME0512SC
tải về  CME0512SC Click to download

kích thước tập tin   312.11 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Isolated 0.75W Single Output Isolated DC-DC Converters

CME0512SC bảng dữ liệu (HTML) - Murata Power Solutions Inc.


CME0512SC Thông tin chi tiết sản phẩm

Short circuit protection options
UL 60950 recognised
Single isolated output
1kVDC or 3kVDC option ‘Hi Pot Test’
Wide temperature performance at full
0.75W load -40°C to 85°C
Industry standard pinout
3.3V & 5V inputs
3.3V, 5V & 12V outputs
Pin Compatible with LME, MEE1, MEE3,
NKE, NME & NML series




Số phần tương tự - CME0512SC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Power Solutions ...
CME0512SC MURATA-PS-CME0512SC Datasheet
361Kb / 11P
Isolated 0.75W Single Output Isolated DC/DC Converters
More results


Mô tả tương tự - CME0512SC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
C&D Technologies
NME CANDD-NME Datasheet
120Kb / 2P
Isolated 1W Single Output DC-DC Converters
NML CANDD-NML Datasheet
100Kb / 2P
Isolated 2W Single Output DC-DC Converters
logo
Murata Manufacturing Co...
KDC_NDTS MURATA-KDC_NDTS Datasheet
158Kb / 6P
Isolated 3W Single Output DC/DC Converters
KDC_NMG MURATA-KDC_NMG Datasheet
138Kb / 4P
Isolated 2W Single Output DC/DC Converters
NPH15S2405IC MURATA-NPH15S2405IC Datasheet
254Kb / 8P
Isolated 15W Single Output DC/DC Converters
logo
Murata Power Solutions ...
CME MURATA-PS-CME Datasheet
361Kb / 11P
Isolated 0.75W Single Output Isolated DC/DC Converters
CMR MURATA-PS-CMR Datasheet
297Kb / 11P
Isolated 0.75W Single and Dual Output Isolated DC/DC Converters
CRE1 MURATA-PS-CRE1 Datasheet
549Kb / 14P
Isolated 1W Single Output Isolated DC-DC Converters
logo
GAPTEC Electronic GmbH ...
0.75S4A GAPTEC-0.75S4A Datasheet
1Mb / 3P
0.75W - Single Output DC-DC Converter - Fixed Input - Isolated & Regulated
0.75T8A GAPTEC-0.75T8A Datasheet
1Mb / 3P
0.75W - Single Output DC-DC Converter - Fixed Input - Isolated & Regulated
More results




Giới thiệu về Murata Power Solutions Inc.


Murata Power Solutions là một công ty con của Murata Sản xuất, một công ty điện tử đa quốc gia Nhật Bản.

Murata Power Solutions chuyên thiết kế và sản xuất các giải pháp quản lý năng lượng, bao gồm bộ chuyển đổi DC-DC, nguồn cung cấp năng lượng AC-DC và bộ lọc EMI.

Công ty cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng sáng tạo và đáng tin cậy cho một loạt các ứng dụng trong các ngành công nghiệp như y tế, công nghiệp và vận chuyển, trong số những người khác.

Với công nghệ tiên tiến và các sản phẩm chất lượng, Murata Power Solutions đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng trên thị trường toàn cầu.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com