công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1991231 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1991231 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1991231
tải về  1991231 tải về
kích thước tập tin   238.13 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FFKDSA1/V-3,81-11 - PCB terminal block

1991231 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1991231 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1991231
tải về  1991231 Click to download

kích thước tập tin   238.13 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FFKDSA1/V-3,81-11 - PCB terminal block

1991231 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1991231 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB terminal block, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 1
mm2, number of potentials: 11, number of rows: 1, number of positions per row: 11, product
range: FFKDS(A) 1,5/..-V, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection,
mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green, Pin layout:
Linear pinning, Solder pin [P]: 3.4 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging:
packed in cardboard

Your advantages
• Time saving push-in connection, tools not required
• Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
• Intuitive operation due to color-coded actuating push button
• Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
• Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
• The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
• Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB




Số phần tương tự - 1991231

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1991228 PHOENIX-1991228 Datasheet
102Kb / 4P
PCB terminal block - PT 1,5/ 5-5,0-H BDNZ:UHR,L1
11/05/2018
logo
TE Connectivity Ltd
1991253-9 TEC-1991253-9 Datasheet
245Kb / 1P
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
More results


Mô tả tương tự - 1991231

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1705252 PHOENIX-1705252 Datasheet
57Kb / 4P
PCB terminal block - FFKDSA1/V-3,81- 8
1706992 PHOENIX-1706992 Datasheet
57Kb / 4P
PCB terminal block - FFKDSA1/V-3,81-12
1707441 PHOENIX-1707441 Datasheet
57Kb / 4P
PCB terminal block - FFKDSA1/V-3,81-19
1724916 PHOENIX-1724916 Datasheet
55Kb / 4P
PCB terminal block - FFKDSA1/V-3,81- 4
1869363 PHOENIX-1869363 Datasheet
63Kb / 4P
PCB terminal block - FFKDSA1/H-3,81- 2
1870187 PHOENIX-1870187 Datasheet
55Kb / 4P
PCB terminal block - FFKDSA1/V-3,81- 6
1890015 PHOENIX-1890015 Datasheet
56Kb / 4P
PCB terminal block - FFKDSA1/V-3,81-17
1890471 PHOENIX-1890471 Datasheet
56Kb / 4P
PCB terminal block - FFKDSA1/V-3,81- 2
1890484 PHOENIX-1890484 Datasheet
56Kb / 4P
PCB terminal block - FFKDSA1/V-3,81- 3
1991707 PHOENIX-1991707 Datasheet
95Kb / 5P
PCB terminal block - FFKDSA1/H-3,81- 7
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com