công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

27330A bảng dữ liệu (PDF) - Belden Inc.

27330A Datasheet PDF - Belden Inc.
tên linh kiện 27330A
tải về  27330A tải về
kích thước tập tin   157.31 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện TC VN/PVC, 16 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

27330A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
27330A Datasheet PDF - Belden Inc.

tên linh kiện 27330A
tải về  27330A Click to download

kích thước tập tin   157.31 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện TC VN/PVC, 16 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

27330A bảng dữ liệu (HTML) - Belden Inc.


27330A Thông tin chi tiết sản phẩm

Product Description
UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 16 Conductor 16AWG (7x24) Bare Copper, PVC-NYL Insulation E2 Color Code, Black PVC Outer Jacket, 600V TC 150V
NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR




Số phần tương tự - 27330A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wiha Tools
27330 WIHA-27330 Datasheet
2Mb / 4P
PicoFinish® Precision Screwdrivers
logo
PHOENIX CONTACT
27330200 PHOENIX-27330200 Datasheet
189Kb / 5P
Touch panel - WP 4101-WXPS
27330200 PHOENIX-27330200 Datasheet
196Kb / 5P
Touch panel - WP 4185-WHPS
27330200 PHOENIX-27330200 Datasheet
76Kb / 5P
Touch panel - BTP 2102W
09/11/2020
27330200 PHOENIX-27330200 Datasheet
77Kb / 5P
Touch panel - BTP 2070W
09/11/2020
More results


Mô tả tương tự - 27330A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
27338A BELDEN-27338A Datasheet
157Kb / 2P
TC VN/PVC, 4 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
06-06-2023
27331A BELDEN-27331A Datasheet
157Kb / 2P
TC VN/PVC, 3 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC 150V NPLF 90C Wet/Dry SUN RES DIR BUR
06-07-2023
28094A BELDEN-28094A Datasheet
157Kb / 2P
TC VN/PVC, 16 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
28330A BELDEN-28330A Datasheet
158Kb / 2P
TC VN/PVC, 16 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
28628A BELDEN-28628A Datasheet
171Kb / 2P
TC VN/PVC, 50 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
06-07-2023
28615A BELDEN-28615A Datasheet
158Kb / 2P
TC VN/PVC, 6 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
28627A BELDEN-28627A Datasheet
158Kb / 2P
TC VN/PVC, 37 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
27337A BELDEN-27337A Datasheet
158Kb / 2P
TC VN/PVC, 2 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC 150V NPLF 90C Wet/Dry SUN RES DIR BUR
12-22-2023
28323A BELDEN-28323A Datasheet
198Kb / 2P
TC VN/PVC, 7 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-28-2023
28625A BELDEN-28625A Datasheet
158Kb / 2P
TC VN/PVC, 20 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com