công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1455735 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1455735 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1455735
tải về  1455735 tải về
kích thước tập tin   591.19 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-4P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FSSH - Sensor/actuator cable

1455735 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1455735 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1455735
tải về  1455735 Click to download

kích thước tập tin   591.19 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-4P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FSSH - Sensor/actuator cable

1455735 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1455735 Thông tin chi tiết sản phẩm

Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded (Braided
copper wires), Plug straight M8, coding: A, on Socket straight M8, cable length: 1.5 m

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference




Số phần tương tự - 1455735

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1455739 PHOENIX-1455739 Datasheet
1Mb / 11P
SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1100SEC - String combiner box (SCB)
More results


Mô tả tương tự - 1455735

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1417699 PHOENIX-1417699 Datasheet
98Kb / 7P
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8SIFS
1417700 PHOENIX-1417700 Datasheet
98Kb / 7P
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PUR/M 8SIFS
1417701 PHOENIX-1417701 Datasheet
98Kb / 7P
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8SIFS
1521960 PHOENIX-1521960 Datasheet
162Kb / 13P
Sensor/actuator cable - SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FR SH
09/11/2020
1529470 PHOENIX-1529470 Datasheet
88Kb / 5P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8MS
12/06/2018
1549939 PHOENIX-1549939 Datasheet
102Kb / 4P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/4P-M 8FS
12/06/2018
1562495 PHOENIX-1562495 Datasheet
106Kb / 5P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-M 8MS/0,15-PUR/M 8FS
12/06/2018
1571525 PHOENIX-1571525 Datasheet
104Kb / 4P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR/M 8FSSH
12/06/2018
1671577 PHOENIX-1671577 Datasheet
178Kb / 13P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MR/1,5-PUR/M 8FR
09/11/2020
1681800 PHOENIX-1681800 Datasheet
137Kb / 11P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-M 8MS/5,0-PUR
09/11/2020
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com