công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC125A-Q1 bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

SN74LVC125A-Q1 Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện SN74LVC125A-Q1_V01
tải về  SN74LVC125A-Q1 tải về
kích thước tập tin   1368.18 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện SN74LVC125A-Q1 Automotive Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs

SN74LVC125A-Q1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SN74LVC125A-Q1 Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC125A-Q1_V01
tải về  SN74LVC125A-Q1 Click to download

kích thước tập tin   1368.18 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện SN74LVC125A-Q1 Automotive Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs

SN74LVC125A-Q1 bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


SN74LVC125A-Q1 Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• Qualified for automotive applications
• Operates from 1.65V to 3.6V
• Specified from –40°C to 125°C
• Inputs accept voltages to 5.5V
• Max tpd of 4.8ns at 3.3V
• Typical VOLP (output ground bounce) <0.8V at VCC
= 3.3V, TA = 25°C
• Typical VOHV (output VOH undershoot) >2V at VCC
= 3.3V, TA = 25°C
• Latch-up performance exceeds 250mA per JESD
17

2 Description
This quadruple bus buffer gate is designed for 1.65V
to 3.6V VCC operation.




Số phần tương tự - SN74LVC125A-Q1_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74LVC125A-Q1 TI1-SN74LVC125A-Q1 Datasheet
247Kb / 11P
QUADRUPLE BUS BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC125A-Q1 TI1-SN74LVC125A-Q1 Datasheet
1Mb / 33P
SN74LVC125A Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs
FEBRUARY 2024
More results


Mô tả tương tự - SN74LVC125A-Q1_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74LVC125A TI-SN74LVC125A Datasheet
109Kb / 8P
QUADRUPLE BUS BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AUC125 TI-SN74AUC125 Datasheet
170Kb / 9P
QUADRUPLE BUS BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC126 TI-SN74AVC126 Datasheet
227Kb / 13P
QUADRUPLE BUS BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LV125A-Q1 TI1-SN74LV125A-Q1 Datasheet
638Kb / 13P
QUADRUPLE BUS BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Potato Semiconductor Co...
PO74G126A POTATO-PO74G126A_14 Datasheet
1Mb / 5P
QUADRUPLE BUS BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Texas Instruments
SN74LVC125A TI1-SN74LVC125A_16 Datasheet
1Mb / 28P
SN74LVC125A Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs
SN74AHCT126-Q1 TI-SN74AHCT126-Q1_V01 Datasheet
1Mb / 25P
SN74AHCT126-Q1 Automotive Quadruple Bus Buffer Gate with 3-State Outputs
REVISED MAY 2023
SN74AHCT125-Q1 TI-SN74AHCT125-Q1_V01 Datasheet
1Mb / 25P
SN74AHCT125-Q1 Automotive Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs
REVISED JUNE 2023
SN74AHC125-Q1 TI1-SN74AHC125-Q1_V01 Datasheet
1Mb / 22P
SN74AHC125-Q1 Automotive Quadruple Bus Buffer Gate with 3-State Outputs
REVISED JUNE 2023
SN74AHC126-Q1 TI1-SN74AHC126-Q1 Datasheet
1Mb / 26P
SN74AHC126-Q1 Automotive Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs
AUGUST 2023
More results




Giới thiệu về Texas Instruments


Texas Cụ (TI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế và sản xuất các sản phẩm bán dẫn và công nghệ máy tính.

Nó được thành lập vào năm 1930 và có trụ sở tại Dallas, Texas.

TI là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và tín hiệu số (DSP), cũng như các bộ xử lý nhúng và các sản phẩm vi điều khiển khác.

Công ty phục vụ khách hàng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm của TI bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, IC quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và giải pháp kết nối không dây, trong số những người khác.

TI cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và có một lịch sử lâu dài về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Tập trung vào tính bền vững và hiệu quả năng lượng, TI được dành riêng để tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua công nghệ và sản phẩm của nó.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com