công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1239301 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1239301 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1239301
tải về  1239301 tải về
kích thước tập tin   300.42 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/2,0PEX - Device connector, rear mounting

1239301 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1239301 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1239301
tải về  1239301 Click to download

kích thước tập tin   300.42 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/2,0PEX - Device connector, rear mounting

1239301 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1239301 Thông tin chi tiết sản phẩm

Device connector, rear mounting, Power, 4-position, Socket, straight, M12-Standard, coding: S,
on free cable end, Rear mounting, M16 x 1.5, Individual wires, cable length: 2 m, 1.31 mm2,
UL/cUL stranded hook-up wire, Item is lead-free in accordance with RoHS II without
Exemption 6c (Pb < 0.1 %)

Your advantages
• For compact devices: transmit high power in a confined space
• Easy-to-install, optimized XL housing contour with wrench size 19
• Mechanical tightening limitation for long-term-stable gasket
• Preassembled with litz wires for immediate use
• Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
• Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
• For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut




Số phần tương tự - 1239301

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1239308 PHOENIX-1239308 Datasheet
243Kb / 7P
SACC-CI-M12MSS-4CON-L180THR PE SPX - Sample set
1239309 PHOENIX-1239309 Datasheet
464Kb / 13P
SACC-CI-M12MST-4CON-L180THR SH SPX - Sample set
More results


Mô tả tương tự - 1239301

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1162635 PHOENIX-1162635 Datasheet
122Kb / 7P
Flush-type connector - SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/1,0PE
10/28/2020
1411584 PHOENIX-1411584 Datasheet
511Kb / 12P
SACC-DSI-M12FS-4P-M16XL/0,5 - Device connector, rear mounting
1411585 PHOENIX-1411585 Datasheet
502Kb / 12P
SACC-DSI-M12FSD-4P-M16XL/0,5 - Device connector, rear mounting
1411591 PHOENIX-1411591 Datasheet
454Kb / 12P
SACC-DSI-M12MS-4P-M16XL/0,5 - Device connector, rear mounting
1411598 PHOENIX-1411598 Datasheet
446Kb / 10P
SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/0,5PE - Device connector, rear mounting
1411599 PHOENIX-1411599 Datasheet
345Kb / 9P
SACC-DSI-M12FST-4P-M16XL/0,5 - Device connector, rear mounting
1411603 PHOENIX-1411603 Datasheet
522Kb / 11P
SACC-DSI-M12MSS-4P-M16XL/0,5PE - Device connector, rear mounting
1411604 PHOENIX-1411604 Datasheet
346Kb / 9P
SACC-DSI-M12MST-4P-M16XL/0,5 - Device connector, rear mounting
1425585 PHOENIX-1425585 Datasheet
319Kb / 10P
SACC-DSI-M12FSL4FE-M16XL/0,2GR - Device connector, rear mounting
1411592 PHOENIX-1411592 Datasheet
503Kb / 12P
SACC-DSI-M12MSD-4P-M16XL/0,5 - Device connector, rear mounting
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com