công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MGFS45V2527 bảng dữ liệu (PDF) - Mitsubishi Electric Semiconductor

MGFS45V2527 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor
tên linh kiện MGFS45V2527
tải về  MGFS45V2527 tải về
kích thước tập tin   32.04 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Trang chủ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 2.5 - 2.7GHz BAND 30W INTERNALLY MATCHD GaAs FET

MGFS45V2527 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MGFS45V2527 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor

tên linh kiện MGFS45V2527
tải về  MGFS45V2527 Click to download

kích thước tập tin   32.04 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Trang chủ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 2.5 - 2.7GHz BAND 30W INTERNALLY MATCHD GaAs FET

MGFS45V2527 bảng dữ liệu (HTML) - Mitsubishi Electric Semiconductor


MGFS45V2527 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The MGFS45V2527 is an internally impedance matched GaAs power FET especially designed for use in 2.5~2.7 GHz band amplifiers. The hermetically sealed metal-ceramic package guarantees high reliability.

FEATURES
● Class A operation
● Internally matched to 50 (Ω) system
● High output power
   P1dB=30W (TYP.) @f=2.5~2.7GHz
● High power gain
   GLP=12dB (TYP.) @f=2.5~2.7GHz
● High power added efficiency
   ηadd=45% (TYP.) @f=2.5~2.7GHz
● Loe distortion [item -51]
   IM3= -45dBc (TYP.) @Po=34.5dBm S.C.L.

APPLICATION
   item 01 : 2.5~2.7GHz band power amplifier
   item 51 : 2.5~2.7GHz band digital radio communication




Số phần tương tự - MGFS45V2527

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MGFS45V2527A MITSUBISHI-MGFS45V2527A Datasheet
250Kb / 3P
2.5 - 2.7GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFS45V2527A MITSUBISHI-MGFS45V2527A Datasheet
125Kb / 3P
2.7-3.5 GHz BAND / 30W
MGFS45V2527A MITSUBISHI-MGFS45V2527A_11 Datasheet
125Kb / 3P
2.7-3.5 GHz BAND / 30W
More results


Mô tả tương tự - MGFS45V2527

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MGFL45V1920A MITSUBISHI-MGFL45V1920A Datasheet
50Kb / 1P
1.9-2.0GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHD GaAs FET
MGFS44V2735 MITSUBISHI-MGFS44V2735 Datasheet
93Kb / 2P
2.7-3.5GHz BAND 25W INTERNALLY MATCHD GaAs FET
MGFS45V2123 MITSUBISHI-MGFS45V2123 Datasheet
25Kb / 2P
2.1 - 2.3GHz BAND 30W INTERNALLY MATCHD GaAs FET
MGFS45V2325 MITSUBISHI-MGFS45V2325 Datasheet
27Kb / 2P
2.3 - 2.5GHz BAND 30W INTERNALLY MATCHD GaAs FET
MGFS45V2325A MITSUBISHI-MGFS45V2325A Datasheet
48Kb / 1P
2.3 - 2.5GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHD GaAs FET
MGFS45V2735 MITSUBISHI-MGFS45V2735 Datasheet
156Kb / 2P
2.7 - 3.5GHz BAND 30W INTERNALLY MATCHD GaAs FET
MGFS48V2527 MITSUBISHI-MGFS48V2527 Datasheet
302Kb / 5P
2.5 - 2.7GHz BAND 60W GaAs FET
MGFS45A2527B MITSUBISHI-MGFS45A2527B Datasheet
327Kb / 6P
2.5 - 2.7GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFS45V2527A MITSUBISHI-MGFS45V2527A Datasheet
250Kb / 3P
2.5 - 2.7GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFS48V2527 MITSUBISHI-MGFS48V2527_04 Datasheet
443Kb / 6P
2.5 - 2.7GHz BAND 60W GaAs FET
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com