công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1613013 bảng dữ liệu (PDF) - Turck, Inc.

1613013 Datasheet PDF - Turck, Inc.
tên linh kiện 1613013
tải về  1613013 tải về
kích thước tập tin   267.89 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Inductive Sensor – Monitoring Kit for Power Clamps

1613013 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1613013 Datasheet PDF - Turck, Inc.

tên linh kiện 1613013
tải về  1613013 Click to download

kích thước tập tin   267.89 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Inductive Sensor – Monitoring Kit for Power Clamps

1613013 bảng dữ liệu (HTML) - Turck, Inc.


1613013 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
■Power block with two connected sensors and
LEDs
■Relocatable block 0°…90°, with cross drilling
for flexible cable routing
■Plastic, PBT‐GF20‐V0
■Resistant to magnetic fields (weld-resistant),
for DC and AC fields up to 100 mT
■2 x NO contact, PNP output
■DC 4-wire, 10…30 VDC
Functional principle
TURCK offers special monitoring kits, consisting
of two miniature sensors, as a convenient
solution for "Open/Closed" detection on
pneumatic power clamps. This product
line provides almost unlimited combination
possibilities, comprising four different power
blocks and over 40 different modular sensor
types.




Số phần tương tự - 1613013

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
161301 FESTO-161301 Datasheet
87Kb / 1P
Flat cylinder
logo
Turck, Inc.
1613015 TURCK-1613015 Datasheet
164Kb / 2P
Inductive Sensor
11/07/2023
1613016 TURCK-1613016 Datasheet
165Kb / 2P
Inductive Sensor
11/07/2023
More results


Mô tả tương tự - 1613013

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Keysight Technologies
N6841A KEYSIGHT-N6841A Datasheet
4Mb / 19P
N6841A RF Sensor for Signal Monitoring Networks
N6841ARF KEYSIGHT-N6841ARF Datasheet
4Mb / 19P
RF Sensor for Signal Monitoring Networks
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
NBXX-F58E1X3-E8-V1 PF-NBXX-F58E1X3-E8-V1 Datasheet
293Kb / 3P
Inductive power clamp sensor
NBN2-F581-100S6-E8-V1 PF-NBN2-F581-100S6-E8-V1 Datasheet
224Kb / 2P
Inductive power clamp sensor
NBN2-F583W-60S3-E8-V1 PF-NBN2-F583W-60S3-E8-V1 Datasheet
221Kb / 2P
Inductive power clamp sensor
NBN2-F58E-100S3-E8-V1 PF-NBN2-F58E-100S3-E8-V1 Datasheet
263Kb / 3P
Inductive power clamp sensor
NBN2-F581-160S6-E10-V1 PF-NBN2-F581-160S6-E10-V1 Datasheet
235Kb / 2P
Inductive power clamp sensor
logo
Advantech Co., Ltd.
BB-WSK-HAC-2 ADVANTECH-BB-WSK-HAC-2 Datasheet
411Kb / 2P
Wzzard??HVAC Monitoring Starter Kit
logo
STMicroelectronics
STEVAL-PROTEUS1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-PROTEUS1 Datasheet
1Mb / 10P
Industrial sensor evaluation kit for condition monitoring based on the 2.4 GHz STM32WB5MMG module
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
NBN2-F581-100S6-E10-V1 PF-NBN2-F581-100S6-E10-V1 Datasheet
341Kb / 3P
Inductive power clamp sensor
2022-06-22
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com