công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1953952 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1953952 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1953952
tải về  1953952 tải về
kích thước tập tin   492.71 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MCDN 1,5/ 6-G1-3,5 P14THR - PCB header

1953952 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1953952 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1953952
tải về  1953952 Click to download

kích thước tập tin   492.71 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MCDN 1,5/ 6-G1-3,5 P14THR - PCB header

1953952 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1953952 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Tin, contact connection type: Pin, number of potentials: 12,
number of rows: 2, number of positions: 6, number of connections: 12, product range: MCDN
1,5/..-G1-THR, pitch: 3.5 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]:
1.4 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MC 1,5, Pin
connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting: without, type of packaging:
packed in cardboard, The pin length is 1.4 mm. User information and design recommendations
on Through Hole Reflow Technology can be found at: Downloads".

Your advantages
• Designed for integration into the SMT soldering process
• Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
• Conductor connection on several levels enables higher contact density




Số phần tương tự - 1953952

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1953936 PHOENIX-1953936 Datasheet
136Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 P14THR
1953949 PHOENIX-1953949 Datasheet
136Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/ 5-G1-3,5 P14THR
1953965 PHOENIX-1953965 Datasheet
544Kb / 13P
MCDN 1,5/ 7-G1-3,5 P14THR - PCB header
1953978 PHOENIX-1953978 Datasheet
492Kb / 12P
MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 P14THR - PCB header
1953981 PHOENIX-1953981 Datasheet
136Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/ 9-G1-3,5 P14THR
More results


Mô tả tương tự - 1953952

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1954032 PHOENIX-1954032 Datasheet
152Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/12-G1-3,5 P14THR
1954045 PHOENIX-1954045 Datasheet
145Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/13-G1-3,5 P14THR
1954113 PHOENIX-1954113 Datasheet
136Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/20-G1-3,5 P14THR
1954100 PHOENIX-1954100 Datasheet
136Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/19-G1-3,5 P14THR
1954003 PHOENIX-1954003 Datasheet
136Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/11-G1-3,5 P14THR
1953936 PHOENIX-1953936 Datasheet
136Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 P14THR
1953949 PHOENIX-1953949 Datasheet
136Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/ 5-G1-3,5 P14THR
1953981 PHOENIX-1953981 Datasheet
136Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/ 9-G1-3,5 P14THR
1954074 PHOENIX-1954074 Datasheet
504Kb / 12P
MCDN 1,5/16-G1-3,5 P14THR - PCB header
1953978 PHOENIX-1953978 Datasheet
492Kb / 12P
MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 P14THR - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com