công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1789465 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1789465 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1789465
tải về  1789465 tải về
kích thước tập tin   585.5 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MC 1,5/ 6-GF-3,5 P20 THR - PCB header

1789465 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1789465 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1789465
tải về  1789465 Click to download

kích thước tập tin   585.5 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MC 1,5/ 6-GF-3,5 P20 THR - PCB header

1789465 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1789465 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Tin, contact connection type: Pin, number of potentials: 6, number
of rows: 1, number of positions: 6, number of connections: 6, product range: MC 1,5/..-GF-THR,
pitch: 3.5 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2 mm, number
of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MC 1,5, Pin connector pattern
alignment: Standard, locking: Screw locking mechanism, mounting: Threaded flange, type of
packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Designed for integration into the SMT soldering process
• Screwable flange for superior mechanical stability
• Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies




Số phần tương tự - 1789465

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
178946001 WURTH-178946001 Datasheet
5Mb / 4P
MagI³C Power Module Evaluation Board
Version 2.0
More results


Mô tả tương tự - 1789465

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1789504 PHOENIX-1789504 Datasheet
129Kb / 8P
Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 8-GF-3,5 P20 THR
09/12/2020
1843871 PHOENIX-1843871 Datasheet
801Kb / 18P
PCB header - MC 1,5/10-GF-3,5
Jul 21, 2022
1843868 PHOENIX-1843868 Datasheet
791Kb / 18P
PCB header - MC 1,5/ 9-GF-3,5
Nov 30, 2022
1789203 PHOENIX-1789203 Datasheet
738Kb / 16P
PCB header - MC 1,5/ 4-GF-3,5 P26 THR
Jan 3, 2023
1843790 PHOENIX-1843790 Datasheet
791Kb / 18P
PCB header - MC 1,5/ 2-GF-3,5
1843826 PHOENIX-1843826 Datasheet
791Kb / 18P
PCB header - MC 1,5/ 5-GF-3,5
1843910 PHOENIX-1843910 Datasheet
770Kb / 17P
PCB header - MC 1,5/14-GF-3,5
1789229 PHOENIX-1789229 Datasheet
741Kb / 16P
MC 1,5/ 5-GF-3,5 P26 THR - PCB header
1789423 PHOENIX-1789423 Datasheet
591Kb / 11P
MC 1,5/ 4-GF-3,5 P20 THR - PCB header
1713373 PHOENIX-1713373 Datasheet
488Kb / 12P
MC 1,5/16-GF-3,5 P20 THR - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com