công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1728468 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1728468 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1728468
tải về  1728468 tải về
kích thước tập tin   551.17 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện TSPC 5/ 3-ST-7,62 - PCB connector

1728468 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1728468 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1728468
tải về  1728468 Click to download

kích thước tập tin   551.17 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện TSPC 5/ 3-ST-7,62 - PCB connector

1728468 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1728468 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 6 mm2, color: green, nominal current: 41 A, rated voltage
(III/2): 1000 V, contact surface: Tin, contact connection type: Socket, number of potentials: 3,
number of rows: 1, number of positions: 3, number of connections: 6, product range: TSPC 5/..-
ST, pitch: 7.62 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection
direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: COMBICON PC 5, locking: without,
mounting: without, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Time saving push-in connection, tools not required
• Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
• Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
• Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
• Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
• 600 V UL approval in the smallest of dimensions




Số phần tương tự - 1728468

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
1728400000 WEIDMULLER-1728400000 Datasheet
337Kb / 4P
S2L 3.50/24/90 3.5SN BK BX
logo
Schurter Inc.
172844 SCHURTER-172844 Datasheet
284Kb / 2P
Subminiature Fuse, 3.8 x 10 mm, Time-Lag T, 125 VAC, 125 VDC
logo
PHOENIX CONTACT
1728455 PHOENIX-1728455 Datasheet
90Kb / 4P
Printed-circuit board connector - TSPC 5/ 2-ST-7,62
logo
Weidmuller
1728470000 WEIDMULLER-1728470000 Datasheet
422Kb / 5P
S2L 3.50/06/90F 3.5SN OR BX
1728470000 WEIDMULLER-1728470000 Datasheet
96Kb / 4P
S2L 3.5/26/90F 3.5AU SW
More results


Mô tả tương tự - 1728468

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1728455 PHOENIX-1728455 Datasheet
90Kb / 4P
Printed-circuit board connector - TSPC 5/ 2-ST-7,62
1728471 PHOENIX-1728471 Datasheet
90Kb / 4P
Printed-circuit board connector - TSPC 5/ 4-ST-7,62
1728484 PHOENIX-1728484 Datasheet
90Kb / 4P
Printed-circuit board connector - TSPC 5/ 5-ST-7,62
1728497 PHOENIX-1728497 Datasheet
90Kb / 4P
Printed-circuit board connector - TSPC 5/ 6-ST-7,62
1728507 PHOENIX-1728507 Datasheet
90Kb / 4P
Printed-circuit board connector - TSPC 5/ 7-ST-7,62
1728510 PHOENIX-1728510 Datasheet
90Kb / 4P
Printed-circuit board connector - TSPC 5/ 8-ST-7,62
1728523 PHOENIX-1728523 Datasheet
90Kb / 4P
Printed-circuit board connector - TSPC 5/ 9-ST-7,62
1728536 PHOENIX-1728536 Datasheet
90Kb / 4P
Printed-circuit board connector - TSPC 5/10-ST-7,62
1728549 PHOENIX-1728549 Datasheet
90Kb / 4P
Printed-circuit board connector - TSPC 5/11-ST-7,62
1996029 PHOENIX-1996029 Datasheet
651Kb / 18P
PCB connector - SPC 5/ 3-ST-7,62
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com