công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1245090 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1245090 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1245090
tải về  1245090 tải về
kích thước tập tin   495.26 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện CA-1RS1N8AT0DNSX - Cable connector

1245090 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1245090 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1245090
tải về  1245090 Click to download

kích thước tập tin   495.26 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện CA-1RS1N8AT0DNSX - Cable connector

1245090 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1245090 Thông tin chi tiết sản phẩm

M23, Cable connector, series: CA, angled, shielded: yes, SPEEDCON, No. of pos.: 16+2+FE,
Direction of rotation: Standard, contact connection type: Socket, Crimp connection, cable
diameter range: 3 mm ... 14.5 mm, coding: N, Item is lead-free in accordance with RoHS II
without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)

Your advantages
• Angled cable outlet for confined spaces
• Can be adapted to various applications, thanks to adjustable cable outlet direction
• Safe use in the field, thanks to high degree of protection
• Connector for flexible on-site assembly
• Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
• Reduced connection time with SPEEDCON fast locking system
• Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly




Số phần tương tự - 1245090

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adels-Contact
124509 ADELS-124509 Datasheet
122Kb / 2P
500 LRZ/ 9 DS
logo
PHOENIX CONTACT
1245091 PHOENIX-1245091 Datasheet
491Kb / 14P
CA-1RS1N8AT006SX - Cable connector
1245092 PHOENIX-1245092 Datasheet
492Kb / 14P
CA-1RS1N8AT007SX - Cable connector
1245093 PHOENIX-1245093 Datasheet
268Kb / 6P
CA-1RS1N8AT008SX - Cable connector
1245094 PHOENIX-1245094 Datasheet
489Kb / 14P
CA-1RP1N8AT0DNSX - Cable connector
More results


Mô tả tương tự - 1245090

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1619334 PHOENIX-1619334 Datasheet
252Kb / 6P
Cable connector - CA-09P1N12T0DN
1619344 PHOENIX-1619344 Datasheet
252Kb / 6P
Cable connector - CA-19P1N12T008S
1619353 PHOENIX-1619353 Datasheet
241Kb / 6P
Cable connector - CA-16S1N12T008S
1619366 PHOENIX-1619366 Datasheet
244Kb / 6P
Cable connector - CA-07S1N12T008S
1619374 PHOENIX-1619374 Datasheet
242Kb / 6P
Cable connector - CA-19S1N12T007S
1619412 PHOENIX-1619412 Datasheet
241Kb / 6P
Cable connector - CA-12S1N12T006S
1619429 PHOENIX-1619429 Datasheet
262Kb / 6P
Cable connector - CA-17P1N12T0DNS
1620181 PHOENIX-1620181 Datasheet
249Kb / 6P
Cable connector - CA-16P1N12T008
1619725 PHOENIX-1619725 Datasheet
65Kb / 4P
Cable connector - CA-19P1N128006
1619729 PHOENIX-1619729 Datasheet
64Kb / 4P
Cable connector - CA-17P1N128006
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com