công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MGFL45V1920 bảng dữ liệu (PDF) - Mitsubishi Electric Semiconductor

MGFL45V1920 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor
tên linh kiện MGFL45V1920
tải về  MGFL45V1920 tải về
kích thước tập tin   301.75 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Trang chủ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 1.9-2.0GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHD GaAs FET

MGFL45V1920 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MGFL45V1920 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor

tên linh kiện MGFL45V1920
tải về  MGFL45V1920 Click to download

kích thước tập tin   301.75 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Trang chủ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 1.9-2.0GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHD GaAs FET

MGFL45V1920 bảng dữ liệu (HTML) - Mitsubishi Electric Semiconductor


MGFL45V1920 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The MGFL45V1920 is an internally impedance-matched GaAs power FET especially designed for use in 1.9 - 2.0 GHz band amplifiers.The hermetically sealed metal-ceramic package guarantees high reliability.

FEATURES (TARGET)
    Class A operation
    Internally matched to 50(ohm) system
    High output power
        P1dB = 32W (TYP.) @ f=1.9 - 2.0 GHz
    High power gain
        GLP = 13 dB (TYP.) @ f=1.9 - 2.0GHz
    High power added efficiency
        P.A.E. = 45 % (TYP.) @ f=1.9 - 2.0GHz
    Low distortion [item -51]
        IM3=-45dBc(TYP.) @Po=34.5dBm S.C.L.

APPLICATION
    item 01 : 1.9 - 2.0 GHz band power amplifier
    item 51 : 1.9 - 2.0 GHz band digital radio communication




Số phần tương tự - MGFL45V1920

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MGFL45V1920A MITSUBISHI-MGFL45V1920A Datasheet
50Kb / 1P
1.9-2.0GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHD GaAs FET
MGFL45V1920A MITSUBISHI-MGFL45V1920A Datasheet
251Kb / 3P
1.9 - 2.0GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFL45V1920A MITSUBISHI-MGFL45V1920A Datasheet
124Kb / 3P
1.9-2.0 GHz BAND / 32W
MGFL45V1920A MITSUBISHI-MGFL45V1920A_04 Datasheet
251Kb / 3P
1.9 - 2.0GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFL45V1920A MITSUBISHI-MGFL45V1920A_11 Datasheet
124Kb / 3P
1.9-2.0 GHz BAND / 32W
More results


Mô tả tương tự - MGFL45V1920

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MGFK39V4045 MITSUBISHI-MGFK39V4045 Datasheet
20Kb / 1P
14.0-14.5GHz BAND 8W INTERNALLY MATCHD GaAs FET
MGFL45V1920A MITSUBISHI-MGFL45V1920A Datasheet
50Kb / 1P
1.9-2.0GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHD GaAs FET
MGFL48L1920 MITSUBISHI-MGFL48L1920 Datasheet
303Kb / 5P
1.9-2.0GHz BAND 60W GaAs FET
MGFS44V2735 MITSUBISHI-MGFS44V2735 Datasheet
93Kb / 2P
2.7-3.5GHz BAND 25W INTERNALLY MATCHD GaAs FET
MGFS45V2123 MITSUBISHI-MGFS45V2123 Datasheet
25Kb / 2P
2.1 - 2.3GHz BAND 30W INTERNALLY MATCHD GaAs FET
MGFS45V2123A MITSUBISHI-MGFS45V2123A Datasheet
48Kb / 1P
2.1 - 2.3GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHD GaAs FET
MGFS45V2325A MITSUBISHI-MGFS45V2325A Datasheet
48Kb / 1P
2.3 - 2.5GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHD GaAs FET
MGFX39V0717 MITSUBISHI-MGFX39V0717 Datasheet
92Kb / 2P
10.7 - 11.7GHz BAND 8W INTERNALLY MATCHD GaAs FET
MGFL48V1920 MITSUBISHI-MGFL48V1920 Datasheet
324Kb / 6P
1.9-2.0GHz BAND 60W GaAs FET
MGFL45V1920A MITSUBISHI-MGFL45V1920A_04 Datasheet
251Kb / 3P
1.9 - 2.0GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com