công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1373826 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1373826 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1373826
tải về  1373826 tải về
kích thước tập tin   467.84 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FR 1,27/ 6-MV 1,75 - SMD male connectors

1373826 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1373826 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1373826
tải về  1373826 Click to download

kích thước tập tin   467.84 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FR 1,27/ 6-MV 1,75 - SMD male connectors

1373826 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1373826 Thông tin chi tiết sản phẩm

SMD male connector, nominal current: 2.2 A, Test voltage: 840 V AC, number of positions: 6,
pitch: 1.27 mm, color: black, contact surface: Gold, contact connection type: Pin, mounting: SMD
soldering

Your advantages
• The first high-speed data transmission at up to 28 Gbps using the established market standard, opens up new design possibilities.
• Robust 6-pos. to 100-pos. board-to-board and wire-to-board connectors ensure greater flexibility with regard to component options.
• Time savings during the development process with customer-specific simulations for data integrity.
• Gold-plated contact points enable long-term stable signal transmission and currents of up to 2.3 A.
• Design-in support during device development using MCAD/ECAD data and a free sample service.




Số phần tương tự - 1373826

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1373827 PHOENIX-1373827 Datasheet
477Kb / 9P
FR 1,27/ 12-MV 1,75 - SMD male connectors
1373828 PHOENIX-1373828 Datasheet
490Kb / 9P
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - SMD male connectors
More results


Mô tả tương tự - 1373826

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1714943 PHOENIX-1714943 Datasheet
126Kb / 8P
SMD male connectors - FP 1,27/ 50-MV 1,75
1714937 PHOENIX-1714937 Datasheet
114Kb / 7P
SMD male connectors - FP 1,27/ 20-MV 1,75
1714944 PHOENIX-1714944 Datasheet
114Kb / 7P
SMD male connectors - FP 1,27/ 68-MV 1,75
1373892 PHOENIX-1373892 Datasheet
465Kb / 9P
FR 1,27/ 68-MV 1,75 - SMD male connectors
1373894 PHOENIX-1373894 Datasheet
463Kb / 9P
FR 1,27/ 80-MV 1,75 - SMD male connectors
1373828 PHOENIX-1373828 Datasheet
490Kb / 9P
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - SMD male connectors
1373866 PHOENIX-1373866 Datasheet
491Kb / 9P
FR 1,27/ 20-MV 1,75 - SMD male connectors
1373887 PHOENIX-1373887 Datasheet
476Kb / 9P
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - SMD male connectors
1373896 PHOENIX-1373896 Datasheet
451Kb / 9P
FR 1,27/100-MV 1,75 - SMD male connectors
1373889 PHOENIX-1373889 Datasheet
471Kb / 9P
FR 1,27/ 50-MV 1,75 - SMD male connectors
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com