công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1476842 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1476842 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1476842
tải về  1476842 tải về
kích thước tập tin   313.79 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-4P- 5,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable

1476842 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1476842 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1476842
tải về  1476842 Click to download

kích thước tập tin   313.79 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-4P- 5,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable

1476842 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1476842 Thông tin chi tiết sản phẩm

Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded (Advanced
Shielding Technology), free cable end, on Socket straight M12 Push Pull, coding: A, cable
length: 5 m

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference




Số phần tương tự - 1476842

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1476840 PHOENIX-1476840 Datasheet
313Kb / 7P
SAC-4P- 1,5-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable
1476841 PHOENIX-1476841 Datasheet
313Kb / 7P
SAC-4P-10,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476843 PHOENIX-1476843 Datasheet
313Kb / 7P
SAC-4P- 3,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476844 PHOENIX-1476844 Datasheet
313Kb / 7P
SAC-4P- 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476845 PHOENIX-1476845 Datasheet
318Kb / 7P
SAC-4P-P12MR/10,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
More results


Mô tả tương tự - 1476842

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1476791 PHOENIX-1476791 Datasheet
1Mb / 8P
SAC-3P- 5,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476843 PHOENIX-1476843 Datasheet
313Kb / 7P
SAC-4P- 3,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476844 PHOENIX-1476844 Datasheet
313Kb / 7P
SAC-4P- 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476846 PHOENIX-1476846 Datasheet
318Kb / 7P
SAC-4P-P12MR/ 5,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476838 PHOENIX-1476838 Datasheet
313Kb / 7P
SAC-4P- 5,0-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable
1476841 PHOENIX-1476841 Datasheet
313Kb / 7P
SAC-4P-10,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476877 PHOENIX-1476877 Datasheet
343Kb / 8P
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476878 PHOENIX-1476878 Datasheet
343Kb / 8P
SAC-4P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1224173 PHOENIX-1224173 Datasheet
342Kb / 8P
SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1224204 PHOENIX-1224204 Datasheet
380Kb / 8P
SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com