công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1224256 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1224256 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1224256
tải về  1224256 tải về
kích thước tập tin   2734.91 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable

1224256 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1224256 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1224256
tải về  1224256 Click to download

kích thước tập tin   2734.91 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable

1224256 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1224256 Thông tin chi tiết sản phẩm

Sensor/actuator cable, 5-position halogen-free, shielded, Plug angled M12 Push Pull, coding: A,
on Socket straight M12 Push Pull, coding: A, cable length: 1.5 m

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference




Số phần tương tự - 1224256

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
122425 ETC2-122425 Datasheet
1Mb / 24P
TNC COAXIAL CONNECTORS
logo
PHOENIX CONTACT
1224252 PHOENIX-1224252 Datasheet
2Mb / 9P
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable
More results


Mô tả tương tự - 1224256

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1224169 PHOENIX-1224169 Datasheet
1Mb / 5P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS
01/13/2022
1224229 PHOENIX-1224229 Datasheet
2Mb / 5P
Sensor/actuator cable - SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS
01/13/2022
1224009 PHOENIX-1224009 Datasheet
1Mb / 5P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS
04/04/2022
1476899 PHOENIX-1476899 Datasheet
433Kb / 8P
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476892 PHOENIX-1476892 Datasheet
2Mb / 8P
SAC-5P- 3,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476893 PHOENIX-1476893 Datasheet
2Mb / 8P
SAC-5P- 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1224018 PHOENIX-1224018 Datasheet
1Mb / 9P
SAC-3P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1224204 PHOENIX-1224204 Datasheet
380Kb / 8P
SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1224249 PHOENIX-1224249 Datasheet
3Mb / 9P
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476898 PHOENIX-1476898 Datasheet
433Kb / 8P
SAC-5P-P12MR/ 3,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com