công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1803028 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1803028 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1803028
tải về  1803028 tải về
kích thước tập tin   420.1 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MSTBVK 2,5/ 9-GF-5,08 - DIN rail connector

1803028 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1803028 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1803028
tải về  1803028 Click to download

kích thước tập tin   420.1 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MSTBVK 2,5/ 9-GF-5,08 - DIN rail connector

1803028 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1803028 Thông tin chi tiết sản phẩm

DIN rail connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated
voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Pin, number of potentials: 9, number
of rows: 1, number of positions: 9, number of connections: 9, product range: MSTBVK 2,5/..-GF,
pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L
Slotted, mounting: DIN rail, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system:
COMBICON MSTB 2,5, locking: Screw locking, mounting: Threaded flange, type of packaging:
packed in cardboard

Your advantages
• Direct plug-in block for mounting on NS 15 DIN rail
• Can be combined with the MSTB 2,5 range
• Well-known connection principle allows worldwide use




Số phần tương tự - 1803028

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
1803020000 WEIDMULLER-1803020000 Datasheet
96Kb / 5P
BLZ 5.08/2F SN SW
1803020000 WEIDMULLER-1803020000 Datasheet
96Kb / 5P
BLZ 5.08/19F SN OR
logo
TE Connectivity Ltd
1803022-2 TEC-1803022-2 Datasheet
5Mb / 4P
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
More results


Mô tả tương tự - 1803028

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1788800 PHOENIX-1788800 Datasheet
162Kb / 10P
DIN rail connector - MSTBVK 2,5/10-G-5,08
09/12/2020
1803057 PHOENIX-1803057 Datasheet
418Kb / 13P
DIN rail connector - MSTBVK 2,5/12-GF-5,08
Jan 10, 2023
1849228 PHOENIX-1849228 Datasheet
415Kb / 13P
DIN rail connector - MSTBVK 2,5/16-STF-5,08
Jan 10, 2023
1788897 PHOENIX-1788897 Datasheet
434Kb / 14P
DIN rail connector - MSTBVK 2,5/19-G-5,08
1788842 PHOENIX-1788842 Datasheet
568Kb / 19P
MSTBVK 2,5/14-G-5,08 - DIN rail connector
1788978 PHOENIX-1788978 Datasheet
418Kb / 13P
MSTBVK 2,5/ 4-GF-5,08 - DIN rail connector
1789003 PHOENIX-1789003 Datasheet
419Kb / 13P
MSTBVK 2,5/ 7-GF-5,08 - DIN rail connector
1803015 PHOENIX-1803015 Datasheet
418Kb / 13P
MSTBVK 2,5/ 8-GF-5,08 - DIN rail connector
1803112 PHOENIX-1803112 Datasheet
331Kb / 12P
MSTBVK 2,5/18-GF-5,08 - DIN rail connector
1803138 PHOENIX-1803138 Datasheet
361Kb / 12P
MSTBVK 2,5/20-GF-5,08 - DIN rail connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com