công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1433102 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1433102 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1433102
tải về  1433102 tải về
kích thước tập tin   510.87 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SPC 4/ 6-STL3-SH-6,35 - PCB connector

1433102 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1433102 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1433102
tải về  1433102 Click to download

kích thước tập tin   510.87 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SPC 4/ 6-STL3-SH-6,35 - PCB connector

1433102 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1433102 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 4 mm2, color: black, nominal current: 24 A, rated voltage
(III/2): 1000 V, contact surface: Tin, contact connection type: Socket, number of rows: 1, number
of positions: 6, product range: SPC 4/..-STL-SH, pitch: 6.35 mm, connection method: Push-in
spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - without locking clip,
plug-in system: COMBICON PC 4, locking: Snap-in locking, mounting: Self-locking flange, type
of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
• Time saving push-in connection, tools not required
• Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
• Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
• 600 V UL approval in the smallest of dimensions




Số phần tương tự - 1433102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1433101 PHOENIX-1433101 Datasheet
513Kb / 13P
SPC 4/ 5-STL3-SH-6,35 - PCB connector
More results


Mô tả tương tự - 1433102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1232902 PHOENIX-1232902 Datasheet
629Kb / 15P
SPC 4/ 4-ST-6,35 - PCB connector
1232904 PHOENIX-1232904 Datasheet
628Kb / 15P
SPC 4/ 6-ST-6,35 - PCB connector
1233109 PHOENIX-1233109 Datasheet
527Kb / 13P
SPC 4/ 4-STL2-6,35 - PCB connector
1233110 PHOENIX-1233110 Datasheet
528Kb / 13P
SPC 4/ 5-STL3-6,35 - PCB connector
1233111 PHOENIX-1233111 Datasheet
526Kb / 13P
SPC 4/ 6-STL3-6,35 - PCB connector
1233121 PHOENIX-1233121 Datasheet
528Kb / 13P
SPC 4/ 4-STTL-6,35 - PCB connector
1233124 PHOENIX-1233124 Datasheet
527Kb / 13P
SPC 4/ 6-STTL-6,35 - PCB connector
1433098 PHOENIX-1433098 Datasheet
510Kb / 13P
SPC 4/ 3-STL2-SH-6,35 - PCB connector
1433099 PHOENIX-1433099 Datasheet
511Kb / 13P
SPC 4/ 4-STL2-SH-6,35 - PCB connector
1433101 PHOENIX-1433101 Datasheet
513Kb / 13P
SPC 4/ 5-STL3-SH-6,35 - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com