công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1535176 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1535176 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1535176
tải về  1535176 tải về
kích thước tập tin   324.72 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện DMC 1,5/ 7-G1-3,5-LR P20THR - PCB header

1535176 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1535176 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1535176
tải về  1535176 Click to download

kích thước tập tin   324.72 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện DMC 1,5/ 7-G1-3,5-LR P20THR - PCB header

1535176 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1535176 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Tin, contact connection type: Pin, number of rows: 2, number of
positions: 7, product range: DMC 1,5/..-G1-LR-THR, pitch: 3.5 mm, mounting: THR soldering, pin
layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in
system: COMBICON DFMC 1,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: Snap-in
locking, mounting: Lock + Release, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Designed for integration into the SMT soldering process
• Conductor connection on several levels enables higher contact density
• Small component size for applications where space is at a premium
• Automatic locking and intuitive release through Lock and Release operating lever in contrasting color




Số phần tương tự - 1535176

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
153517 FESTO-153517 Datasheet
92Kb / 1P
Differential pressure regulator
4/19/22
logo
PHOENIX CONTACT
1535171 PHOENIX-1535171 Datasheet
319Kb / 9P
DMC 1,5/10-G1-3,5-LR P20THR - PCB header
1535173 PHOENIX-1535173 Datasheet
319Kb / 9P
DMC 1,5/ 9-G1-3,5-LR P20THR - PCB header
1535175 PHOENIX-1535175 Datasheet
319Kb / 9P
DMC 1,5/ 8-G1-3,5-LR P20THR - PCB header
1535177 PHOENIX-1535177 Datasheet
324Kb / 9P
DMC 1,5/ 6-G1-3,5-LR P20THR - PCB header
More results


Mô tả tương tự - 1535176

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1535159 PHOENIX-1535159 Datasheet
324Kb / 9P
DMC 1,5/20-G1-3,5-LR P20THR - PCB header
1535162 PHOENIX-1535162 Datasheet
324Kb / 9P
DMC 1,5/17-G1-3,5-LR P20THR - PCB header
1535169 PHOENIX-1535169 Datasheet
324Kb / 9P
DMC 1,5/11-G1-3,5-LR P20THR - PCB header
1535177 PHOENIX-1535177 Datasheet
324Kb / 9P
DMC 1,5/ 6-G1-3,5-LR P20THR - PCB header
1535179 PHOENIX-1535179 Datasheet
324Kb / 9P
DMC 1,5/ 4-G1-3,5-LR P20THR - PCB header
1535180 PHOENIX-1535180 Datasheet
324Kb / 9P
DMC 1,5/ 3-G1-3,5-LR P20THR - PCB header
1535182 PHOENIX-1535182 Datasheet
324Kb / 9P
DMC 1,5/ 2-G1-3,5-LR P20THR - PCB header
1535161 PHOENIX-1535161 Datasheet
324Kb / 9P
DMC 1,5/18-G1-3,5-LR P20THR - PCB header
1535163 PHOENIX-1535163 Datasheet
319Kb / 9P
DMC 1,5/16-G1-3,5-LR P20THR - PCB header
1535173 PHOENIX-1535173 Datasheet
319Kb / 9P
DMC 1,5/ 9-G1-3,5-LR P20THR - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com