công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1718135 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1718135 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1718135
tải về  1718135 tải về
kích thước tập tin   239.4 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện QC 1,5/ 4-STF - PCB connector

1718135 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1718135 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1718135
tải về  1718135 Click to download

kích thước tập tin   239.4 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện QC 1,5/ 4-STF - PCB connector

1718135 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1718135 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated
voltage (III/2): 630 V, contact surface: Tin, contact connection type: Socket, number of potentials:
4, number of rows: 1, number of positions: 4, number of connections: 4, product range: QC 1,5/..
-STF, pitch: 5 mm, connection method: Displacement connection, conductor/PCB connection
direction: 0 °, locking clip: - without locking clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, locking:
Screw locking mechanism, mounting: Screw flange, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Connection without conductor pretreatment for huge time savings
• Screwable flange for superior mechanical stability
• Can be combined with the MSTB 2,5 range




Số phần tương tự - 1718135

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
171813 MOLEX-171813 Datasheet
806Kb / 2P
KK® 396 Reflow Process Compatible (RPC) Compatible (RPC)
2014.05
171813 MOLEX-171813 Datasheet
38Kb / 2P
KK® Interconnect System - Molex
10/18/2018
171813-0002 MOLEX-171813-0002 Datasheet
38Kb / 2P
KK® Interconnect System - Molex
10/18/2018
1718130002 MOLEX-1718130002 Datasheet
38Kb / 2P
KK® Interconnect System - Molex
10/18/2018
More results


Mô tả tương tự - 1718135

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1718119 PHOENIX-1718119 Datasheet
79Kb / 4P
Plug - QC 1,5/ 2-STF
1718151 PHOENIX-1718151 Datasheet
76Kb / 4P
Plug - QC 1,5/ 6-STF
1718164 PHOENIX-1718164 Datasheet
76Kb / 4P
Plug - QC 1,5/ 7-STF
1718180 PHOENIX-1718180 Datasheet
76Kb / 4P
Plug - QC 1,5/ 9-STF
1718193 PHOENIX-1718193 Datasheet
76Kb / 4P
Plug - QC 1,5/10-STF
1718203 PHOENIX-1718203 Datasheet
76Kb / 4P
Plug - QC 1,5/11-STF
1718216 PHOENIX-1718216 Datasheet
76Kb / 4P
Plug - QC 1,5/12-STF
1718229 PHOENIX-1718229 Datasheet
76Kb / 4P
Plug - QC 1,5/13-STF
1718245 PHOENIX-1718245 Datasheet
76Kb / 4P
Plug - QC 1,5/15-STF
1718258 PHOENIX-1718258 Datasheet
76Kb / 4P
Plug - QC 1,5/16-STF
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com