công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1706217 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1706217 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1706217
tải về  1706217 tải về
kích thước tập tin   535.54 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MC 0,5/ 8-G-2,54 P20THRR44C1 - PCB header

1706217 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1706217 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1706217
tải về  1706217 Click to download

kích thước tập tin   535.54 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MC 0,5/ 8-G-2,54 P20THRR44C1 - PCB header

1706217 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1706217 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Gold, contact connection type: Pin, number of potentials: 8,
number of rows: 1, number of positions: 8, number of connections: 8, product range: MC 0,5/..-
G-THR, pitch: 2.54 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2
mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON FMC 0,5, Pin connector
pattern alignment: Standard, locking: without, mounting: without, type of packaging: 44 mm wide
tape, Fixed coding of the first position, can be combined with the FMC 0,5/...-ST-2,54 C1 connector

Your advantages
• Designed for integration into the SMT soldering process
• Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
• Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
• Supplied in tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting




Số phần tương tự - 1706217

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1706211 PHOENIX-1706211 Datasheet
44Kb / 1P
MC 0,5/13-G-2,54 P20THRR56C1
1706213 PHOENIX-1706213 Datasheet
152Kb / 7P
Printed-circuit board connector - MC 0,5/11-G-2,54 P20THRR56C1
1706214 PHOENIX-1706214 Datasheet
44Kb / 1P
MC 0,5/10-G-2,54 P20THRR44C1
1706216 PHOENIX-1706216 Datasheet
152Kb / 7P
Printed-circuit board connector - MC 0,5/ 9-G-2,54 P20THRR44C1
1706218 PHOENIX-1706218 Datasheet
152Kb / 7P
Printed-circuit board connector - MC 0,5/ 7-G-2,54 P20THRR44C1
More results


Mô tả tương tự - 1706217

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1706200 PHOENIX-1706200 Datasheet
45Kb / 1P
MC 0,5/ 7-G-2,54 P20THRR44C2
1706211 PHOENIX-1706211 Datasheet
44Kb / 1P
MC 0,5/13-G-2,54 P20THRR56C1
1706214 PHOENIX-1706214 Datasheet
44Kb / 1P
MC 0,5/10-G-2,54 P20THRR44C1
1706220 PHOENIX-1706220 Datasheet
44Kb / 1P
MC 0,5/ 6-G-2,54 P20THRR44C1
1706216 PHOENIX-1706216 Datasheet
152Kb / 7P
Printed-circuit board connector - MC 0,5/ 9-G-2,54 P20THRR44C1
1706218 PHOENIX-1706218 Datasheet
152Kb / 7P
Printed-circuit board connector - MC 0,5/ 7-G-2,54 P20THRR44C1
1706221 PHOENIX-1706221 Datasheet
152Kb / 7P
Printed-circuit board connector - MC 0,5/ 5-G-2,54 P20THRR44C1
1939303 PHOENIX-1939303 Datasheet
515Kb / 12P
PCB header - MC 0,5/ 8-G-2,5 THT
Jan 3, 2023
1821601 PHOENIX-1821601 Datasheet
471Kb / 12P
MCV 0,5/ 8-G-2,54 SMD R44 - PCB header
1821834 PHOENIX-1821834 Datasheet
459Kb / 12P
MC 0,5/16-G-2,54 SMD R72 - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com