công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1378269 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1378269 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1378269
tải về  1378269 tải về
kích thước tập tin   326.8 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện DD32H 2,2/ 8-H-5,08-XX - PCB header

1378269 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1378269 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1378269
tải về  1378269 Click to download

kích thước tập tin   326.8 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện DD32H 2,2/ 8-H-5,08-XX - PCB header

1378269 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1378269 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin,
contact connection type: Pin, number of rows: 2, number of positions: 8, product range: DD32H
2,2/..-H, pitch: 5.08 mm, connection method: Crimp connection, mounting: Wave soldering, pin
layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.8 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in
system: CONNEXIS DD, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: Snap-in locking,
mounting: Engagement nose, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Well-known mounting principle allows worldwide use
• Plug-in direction parallel to the PCB
• Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
• Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection




Số phần tương tự - 1378269

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1378263 PHOENIX-1378263 Datasheet
737Kb / 13P
DD32PC 2,2/ 6-5,08-XY - PCB connector
1378264 PHOENIX-1378264 Datasheet
324Kb / 8P
DD32H 2,2/12-H-5,08-XY - PCB header
1378265 PHOENIX-1378265 Datasheet
323Kb / 8P
DD32H 2,2/ 4-H-5,08-XX - PCB header
1378268 PHOENIX-1378268 Datasheet
327Kb / 8P
DD32H 2,2/ 6-H-5,08-XX - PCB header
More results


Mô tả tương tự - 1378269

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1378270 PHOENIX-1378270 Datasheet
325Kb / 8P
DD32H 2,2/10-H-5,08-XX - PCB header
1378279 PHOENIX-1378279 Datasheet
321Kb / 8P
DD32H 2,2/16-V-5,08-XX - PCB header
1378316 PHOENIX-1378316 Datasheet
326Kb / 8P
DD32H 2,2/ 8-H-5,08-XY - PCB header
1378271 PHOENIX-1378271 Datasheet
324Kb / 8P
DD32H 2,2/12-H-5,08-XX - PCB header
1378276 PHOENIX-1378276 Datasheet
324Kb / 8P
DD32H 2,2/ 8-V-5,08-XX - PCB header
1378265 PHOENIX-1378265 Datasheet
323Kb / 8P
DD32H 2,2/ 4-H-5,08-XX - PCB header
1378272 PHOENIX-1378272 Datasheet
323Kb / 8P
DD32H 2,2/16-H-5,08-XX - PCB header
1378280 PHOENIX-1378280 Datasheet
320Kb / 8P
DD32H 2,2/20-V-5,08-XX - PCB header
1378268 PHOENIX-1378268 Datasheet
327Kb / 8P
DD32H 2,2/ 6-H-5,08-XX - PCB header
1378273 PHOENIX-1378273 Datasheet
322Kb / 8P
DD32H 2,2/20-H-5,08-XX - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com