công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1340611 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1340611 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1340611
tải về  1340611 tải về
kích thước tập tin   322.67 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện DD31H 2,2/12-V-3,81-X - PCB header

1340611 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1340611 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1340611
tải về  1340611 Click to download

kích thước tập tin   322.67 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện DD31H 2,2/12-V-3,81-X - PCB header

1340611 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1340611 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Tin,
contact connection type: Pin, number of rows: 2, number of positions: 12, product range: DD31H
2,2/..-V, pitch: 3.81 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.8
mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: CONNEXIS DD, Pin connector
pattern alignment: Standard, locking: Snap-in locking, mounting: Engagement nose, type of
packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Well-known mounting principle allows worldwide use
• Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
• Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
• Contacts arranged in a double row enable high packing density in a compact area
• Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection




Số phần tương tự - 1340611

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1340615 PHOENIX-1340615 Datasheet
322Kb / 8P
DD31H 2,2/10-V-3,81-X - PCB header
More results


Mô tả tương tự - 1340611

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1340482 PHOENIX-1340482 Datasheet
326Kb / 8P
DD31H 2,2/12-H-3,81-X - PCB header
1340494 PHOENIX-1340494 Datasheet
321Kb / 8P
DD31H 2,2/ 4-V-3,81-X - PCB header
1340615 PHOENIX-1340615 Datasheet
322Kb / 8P
DD31H 2,2/10-V-3,81-X - PCB header
1340625 PHOENIX-1340625 Datasheet
321Kb / 8P
DD31H 2,2/16-V-3,81-X - PCB header
1340620 PHOENIX-1340620 Datasheet
322Kb / 8P
DD31H 2,2/14-V-3,81-X - PCB header
1340627 PHOENIX-1340627 Datasheet
321Kb / 8P
DD31H 2,2/18-V-3,81-X - PCB header
1341409 PHOENIX-1341409 Datasheet
322Kb / 8P
DD31H 2,2/12-V-3,81-Y - PCB header
1340628 PHOENIX-1340628 Datasheet
320Kb / 8P
DD31H 2,2/20-V-3,81-X - PCB header
1340498 PHOENIX-1340498 Datasheet
321Kb / 8P
DD31H 2,2/ 6-V-3,81-X - PCB header
1340606 PHOENIX-1340606 Datasheet
322Kb / 8P
DD31H 2,2/ 8-V-3,81-X - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com