công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1377304 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1377304 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1377304
tải về  1377304 tải về
kích thước tập tin   361.39 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FR 1,27/ 68-MH - SMD male connectors

1377304 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1377304 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1377304
tải về  1377304 Click to download

kích thước tập tin   361.39 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FR 1,27/ 68-MH - SMD male connectors

1377304 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1377304 Thông tin chi tiết sản phẩm

SMD male connector, nominal current: 2 A, Test voltage: 500 V AC, number of positions: 68,
pitch: 1.27 mm, color: black, contact surface: Gold, contact connection type: Pin, mounting: SMD
soldering

Your advantages
• The first high-speed data transmission at up to 28 Gbps using the established market standard, opens up new design possibilities.
• Robust 6-pos. to 100-pos. board-to-board and wire-to-board connectors ensure greater flexibility with regard to component options.
• Time savings during the development process with customer-specific simulations for data integrity.
• Gold-plated contact points enable long-term stable signal transmission and currents of up to 2.3 A.
• Design-in support during device development using MCAD/ECAD data and a free sample service.




Số phần tương tự - 1377304

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1377300 PHOENIX-1377300 Datasheet
380Kb / 9P
FR 1,27/ 26-MH - SMD male connectors
1377301 PHOENIX-1377301 Datasheet
365Kb / 9P
FR 1,27/ 32-MH - SMD male connectors
1377302 PHOENIX-1377302 Datasheet
371Kb / 9P
FR 1,27/ 40-MH - SMD male connectors
1377303 PHOENIX-1377303 Datasheet
366Kb / 9P
FR 1,27/ 50-MH - SMD male connectors
1377305 PHOENIX-1377305 Datasheet
351Kb / 9P
FR 1,27/ 80-MH - SMD male connectors
More results


Mô tả tương tự - 1377304

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1714921 PHOENIX-1714921 Datasheet
100Kb / 6P
SMD male connectors - FP 1,27/ 68-MH
1337144 PHOENIX-1337144 Datasheet
467Kb / 9P
FR 1,27/ 68-MV 3,25 - SMD male connectors
1373892 PHOENIX-1373892 Datasheet
465Kb / 9P
FR 1,27/ 68-MV 1,75 - SMD male connectors
1377299 PHOENIX-1377299 Datasheet
386Kb / 9P
FR 1,27/ 20-MH - SMD male connectors
1377302 PHOENIX-1377302 Datasheet
371Kb / 9P
FR 1,27/ 40-MH - SMD male connectors
1374882 PHOENIX-1374882 Datasheet
353Kb / 9P
FR 1,27/ 68-FV 9,05 - SMD female connectors
1377298 PHOENIX-1377298 Datasheet
385Kb / 9P
FR 1,27/ 16-MH - SMD male connectors
1377300 PHOENIX-1377300 Datasheet
380Kb / 9P
FR 1,27/ 26-MH - SMD male connectors
1377303 PHOENIX-1377303 Datasheet
366Kb / 9P
FR 1,27/ 50-MH - SMD male connectors
1337019 PHOENIX-1337019 Datasheet
461Kb / 9P
FR 1,27/ 68-FH - SMD female connectors
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com