công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

39000077 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

39000077 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
tên linh kiện 39000077
tải về  39000077 tải về
kích thước tập tin   102.5 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Mini-Fit Versa R-S 2ckt 150mm disc Sn

39000077 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
39000077 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 39000077
tải về  39000077 Click to download

kích thước tập tin   102.5 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Mini-Fit Versa R-S 2ckt 150mm disc Sn

39000077 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd.




Số phần tương tự - 39000077

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
39000077 MOLEX-39000077 Datasheet
111Kb / 1P
2 CKT OVERMOLDED MINIFIT JR CABLE 180MM
2023/03/29
39000077 MOLEX-39000077 Datasheet
111Kb / 1P
2 CKT OVERMOLDED MINIFIT JR CABLE 500MM
2023/03/29
39000077 MOLEX-39000077 Datasheet
121Kb / 1P
3 CKT OVERMOLDED MINIFIT JR CABLE 180MM
2023/03/29
39000077 MOLEX-39000077 Datasheet
122Kb / 1P
3 CKT OVERMOLDED MINIFIT JR CABLE 500MM
2023/03/29
39000077 MOLEX-39000077 Datasheet
133Kb / 1P
4 CKT OVERMOLDED MINIFIT JR CABLE 180MM
2023/03/29
More results


Mô tả tương tự - 39000077

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
2183101021 MOLEX-2183101021 Datasheet
101Kb / 1P
MINI-FIT SIGMA 2CKT R-R 150MM DISC Sn
2021/05/26
2183111021 MOLEX-2183111021 Datasheet
95Kb / 1P
MINI-FIT SIGMA 2CKT R-S 150MM DISC Sn
2021/05/26
2240851022 MOLEX-2240851022 Datasheet
100Kb / 1P
Mini-Fit Max R-R 2ckt 150mm disc Sn
2023/04/13
2240861022 MOLEX-2240861022 Datasheet
100Kb / 1P
Mini-Fit Max R-S 2ckt 150mm disc Sn
2023/04/13
2240941022 MOLEX-2240941022 Datasheet
102Kb / 1P
Mini-Fit Versa R-R 2ckt 150mm disc Sn
2023/02/06
2240941062 MOLEX-2240941062 Datasheet
103Kb / 1P
Mini-Fit Versa R-R 6ckt 150mm disc Sn
2023/02/06
2240941082 MOLEX-2240941082 Datasheet
105Kb / 1P
Mini-Fit Versa R-R 8ckt 150mm disc Sn
2023/02/06
2240951042 MOLEX-2240951042 Datasheet
103Kb / 1P
Mini-Fit Versa R-S 4ckt 150mm disc Sn
2023/02/06
2240951062 MOLEX-2240951062 Datasheet
103Kb / 1P
Mini-Fit Versa R-S 6ckt 150mm disc Sn
2023/02/06
2240951082 MOLEX-2240951082 Datasheet
104Kb / 1P
Mini-Fit Versa R-S 8ckt 150mm disc Sn
2023/02/06
More results




Giới thiệu về Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. là một công ty con của Koch Industries, Inc., và là nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp kết nối điện tử và sợi quang.

Công ty được thành lập vào năm 1938 và có trụ sở tại Lisle, Illinois.

Molex cung cấp một loạt các sản phẩm kết nối bao gồm đầu nối, lắp ráp cáp, công tắc và các thành phần thụ động khác.

Những sản phẩm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, truyền thông dữ liệu, điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế và viễn thông.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 40 quốc gia, Molex được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ trong thị trường Giải pháp kết nối.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com