công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SG3524 bảng dữ liệu (PDF) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

SG3524 Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
tên linh kiện SG3524
tải về  SG3524 tải về
kích thước tập tin   1858.7 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện With 5V reference voltage source.

SG3524 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SG3524 Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện SG3524
tải về  SG3524 Click to download

kích thước tập tin   1858.7 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện With 5V reference voltage source.

SG3524 bảng dữ liệu (HTML) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.


SG3524 Thông tin chi tiết sản phẩm

Main features
With 5V reference voltage source.
The oscillation frequency range is100Hz~300KHz.
Good external synchronization function.
It contains two 50mA outputs.
With current limiting circuit.
Complete PWM control circuit.
Single ended or push-pull output.
The total power current consumption is lessthan 10mA.




Số phần tương tự - SG3524

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
SG3524 PHILIPS-SG3524 Datasheet
125Kb / 5P
SMPS control circuit
1994 Aug 31
logo
STMicroelectronics
SG3524 STMICROELECTRONICS-SG3524 Datasheet
93Kb / 9P
REGULATING PULSE WIDTH MODULATORS
Jun-2000
logo
Texas Instruments
SG3524 TI-SG3524 Datasheet
521Kb / 20P
REGULATING PULSE-WIDTH MODULATORS
logo
Linear Technology
SG3524 LINER-SG3524 Datasheet
726Kb / 8P
Regulating Pulse Width Modulator
logo
Microsemi Corporation
SG3524 MICROSEMI-SG3524 Datasheet
82Kb / 6P
REGULATING PULSE WIDTH MODULATOR
More results


Mô tả tương tự - SG3524

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMSREF-02 ADMOS-AMSREF-02 Datasheet
55Kb / 6P
5V PRECISION VOLTAGE REFERENCE
logo
Burr-Brown (TI)
REF02 BURR-BROWN-REF02 Datasheet
317Kb / 12P
5V Precision VOLTAGE REFERENCE
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX675 MAXIM-MAX675 Datasheet
131Kb / 4P
5V Precision Voltage Reference
1996
logo
List of Unclassifed Man...
ZN423 ETC-ZN423 Datasheet
240Kb / 8P
PRECISION VOLTAGE REFERENCE SOURCE
logo
Zetex Semiconductors
ZRB500 ZETEX-ZRB500_06 Datasheet
320Kb / 10P
Precision 5V micropower voltage reference
logo
Sipex Corporation
SPX385-5.0 SIPEX-SPX385-5.0 Datasheet
137Kb / 8P
5V Micropower Voltage Reference
logo
Torex Semiconductor
XC62RP TOREX-XC62RP Datasheet
1Mb / 14P
Positive Voltage Regulators for Voltage Reference Source
logo
Texas Instruments
REF02BU TI-REF02BU Datasheet
869Kb / 15P
5V Precision VOLTAGE REFERENCE
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX675 MAXIM-MAX675_04 Datasheet
335Kb / 5P
5V Precision Voltage Reference
Rev 2; 7/04
MAX675 MAXIM-MAX675_V01 Datasheet
335Kb / 5P
5V Precision Voltage Reference
2004
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com