công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDT23C15L02 bảng dữ liệu (PDF) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

SDT23C15L02 Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
tên linh kiện SDT23C15L02
tải về  SDT23C15L02 tải về
kích thước tập tin   373.65 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện IEC61000-4-2 ESD 30KV Air, 30KV contact compliance

SDT23C15L02 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SDT23C15L02 Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện SDT23C15L02
tải về  SDT23C15L02 Click to download

kích thước tập tin   373.65 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện IEC61000-4-2 ESD 30KV Air, 30KV contact compliance

SDT23C15L02 bảng dữ liệu (HTML) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.


SDT23C15L02 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
They feature large cross-sectional area junctions for conduction high
transient currents. They offer desirable characteristics for board level
protection including fast response time, low and clamping voltage, and
no device degradation. The devices may be used to meet the immunity
requirements of IEC61000-4-2, level 4. The size SOT-23 package makes
them ideal for use in portable electronics such as RS-422 I/Os, RS-232
I/Os, notebook computers, and servers.

Features
IEC61000-4-2 ESD 30KV Air, 30KV contact compliance
SOT-23 surface mount package
Protects bidirectional two I/O lines
Peak power dissipation of 350W under 8/20μs waveform
Working voltage: 5V, 12V ,15V,24V
Low leakage current
Low operating and clamping voltages
Solid-state silicon avalanche technology
Lead Free/RoHS compliant
Solder reflow temperature: Pure Tin-Sn, 260~270℃
Flammability rating UL 94V-0
Meets MSL level 1, per J-STD-020
AEC-Q101 qualified

Applications
RS-232 and RS-422 data lines
Microprocessor based equipment
LAN/WAN equipment
Desktops PC and serves
Notebook, Laptop and Palmtop computers
Set Top Box
Peripherals
Serial and Parallel ports




Số phần tương tự - SDT23C15L02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TECH PUBLIC Electronics...
SDT23C15L02 TECHPUBLIC-SDT23C15L02 Datasheet
1Mb / 4P
2-Line Bi-directional ESD protection
More results


Mô tả tương tự - SDT23C15L02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX13202E MAXIM-MAX13202E Datasheet
379Kb / 9P
2-/4-/6-/8-Channel, ±30kV ESD Protectors in μDFN
Rev 1; 4/06
logo
Comchip Technology
CPDQ3V3-HF COMCHIP-CPDQ3V3-HF Datasheet
113Kb / 6P
IEC61000-4-2 Level 4 ESD protection.
logo
Pan Jit International I...
PJE5UFN10A PANJIT-PJE5UFN10A Datasheet
152Kb / 5P
IEC61000-4-2(ESD): 15kV Air, 8kV Contact Compliance
logo
First Silicon Co., Ltd
PE12A-0402 FS-PE12A-0402 Datasheet
241Kb / 4P
IEC61000-4-2 ESD contact discharge typical 8KV, max 15KV
logo
Littelfuse
SP3400 LITTELFUSE-SP3400 Datasheet
717Kb / 5P
1pF, ±30kV Diode Array
2022 Littelfuse, Inc.
logo
Guangdong Youtai Semico...
SDD32A05L01 UMW-SDD32A05L01 Datasheet
413Kb / 3P
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
SDD32C05L01 UMW-SDD32C05L01 Datasheet
416Kb / 3P
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
SET23AXXL02 UMW-SET23AXXL02 Datasheet
408Kb / 5P
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
UAD8C05L01 UMW-UAD8C05L01 Datasheet
368Kb / 4P
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
CESDXXD5 UMW-CESDXXD5 Datasheet
304Kb / 4P
All pins are rated to withstand 30kv ESD pulses using theIEC61000-4-2 air discharge methods.
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com