công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSD03-PSD36C bảng dữ liệu (PDF) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

PSD03-PSD36C Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
tên linh kiện PSD03-PSD36C
tải về  PSD03-PSD36C tải về
kích thước tập tin   478.64 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD): Air -15kV, Contact - 8kV

PSD03-PSD36C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PSD03-PSD36C Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện PSD03-PSD36C
tải về  PSD03-PSD36C Click to download

kích thước tập tin   478.64 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD): Air -15kV, Contact - 8kV

PSD03-PSD36C bảng dữ liệu (HTML) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.


PSD03-PSD36C Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The PSDxx and PSDxxC Series are transient voltage suppressor
arrays designed for ESD protection of SMART phones,
laptop computers and other portable electronics. These silicon
based diodes offer superior clamping voltage and performance
compared to other technologies such as MLVs.
The PSDxx and PSDxxC Series can be utilized as a
single line protector in either a unidirectional or
bidirectional configuration. The SOD-323 small package configuration
offers designers the flexibility of placement on the printed
circuit
board for each I/O port or voltage bus. The PSDxx and PSDxxC
Series meets the IEC 61000-4-2 (ESD), 61000-4-4 (EFT)
and 61000-4-5 requirements.

FEATURES
Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD): Air -15kV,
Contact - 8kV
Compatible with IEC 61000-4-4 (EFT): 40A -5/50ns
Compatible with IEC 61000-4-5 (Surge): 24A, 8/20μs
Level 2(Line-Gnd) & Level 3 (Line-Line)
Unidirectional: 500W Peak Pulse Power per Line
(tp = 8/20μs)
Bidirectional: 400W Peak Pulse Power per Line
(tp = 8/20μs)
Replacement for MLV (0805)
Unidirectional & Bidirectional Configurations
Protects One Power or I/O Port
ESD Protection > 25kV
Low Clamping Voltage
Available in Multiple Voltages Ranging From 3V to 36V
RoHS Compliant
REACH Compliant

APPLICATIONS
Laptop Computers
SMART Phones
Portable Electronics




Số phần tương tự - PSD03-PSD36C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
PSD03-LF-T7 PROTEC-PSD03-LF-T7 Datasheet
75Kb / 4P
STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
logo
TECH PUBLIC Electronics...
PSD03-LF-T7 TECHPUBLIC-PSD03-LF-T7 Datasheet
1Mb / 4P
1-Line Unl-directional TVS Diode
logo
Protek Devices
PSD03-T7 PROTEC-PSD03-T7 Datasheet
75Kb / 4P
STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
More results


Mô tả tương tự - PSD03-PSD36C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
PJE5UFN10A PANJIT-PJE5UFN10A Datasheet
152Kb / 5P
IEC61000-4-2(ESD): 15kV Air, 8kV Contact Compliance
logo
Protek Devices
STF701-LF-T7 PROTEC-STF701-LF-T7 Datasheet
708Kb / 7P
Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD) Air 15kV, Contact 8kV
logo
First Silicon Co., Ltd
PE12A-0402 FS-PE12A-0402 Datasheet
241Kb / 4P
IEC61000-4-2 ESD contact discharge typical 8KV, max 15KV
logo
AMAZING Microelectronic...
AZKN1040T AMAZING-AZKN1040T Datasheet
1Mb / 13P
짹70V Fault Protected High-Speed CAN Transceiver with IEC 61000-4-2 contact 짹12kV ESD Protection
Revision 2021/10/14
logo
Guangdong Youtai Semico...
PSM712 UMW-PSM712 Datasheet
497Kb / 4P
Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD): Air 15kV,Contact 8kV
PSOT03 UMW-PSOT03 Datasheet
594Kb / 5P
Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD): Air 15kV, Contact 8kV
SDD32A05L01 UMW-SDD32A05L01 Datasheet
413Kb / 3P
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
SDD32C05L01 UMW-SDD32C05L01 Datasheet
416Kb / 3P
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
SET23AXXL02 UMW-SET23AXXL02 Datasheet
408Kb / 5P
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
UAD8C05L01 UMW-UAD8C05L01 Datasheet
368Kb / 4P
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com