công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPSMBJ45A bảng dữ liệu (PDF) - UN Semiconducctor INC

TPSMBJ45A Datasheet PDF - UN Semiconducctor INC
tên linh kiện TPSMBJ45A
tải về  TPSMBJ45A tải về
kích thước tập tin   2901.88 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  UNSEMI [UN Semiconducctor INC]
Trang chủ  http://www.unsemi.com.tw
Logo UNSEMI - UN Semiconducctor INC
Giải thích chi tiết về linh kiện 11 To 170V 600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors

TPSMBJ45A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TPSMBJ45A Datasheet PDF - UN Semiconducctor INC

tên linh kiện TPSMBJ45A
tải về  TPSMBJ45A Click to download

kích thước tập tin   2901.88 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  UNSEMI [UN Semiconducctor INC]
Trang chủ  http://www.unsemi.com.tw
Logo UNSEMI - UN Semiconducctor INC
Giải thích chi tiết về linh kiện 11 To 170V 600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors

TPSMBJ45A bảng dữ liệu (HTML) - UN Semiconducctor INC


TPSMBJ45A Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
Glass passivated chip
600W peak pulse power capability with a 10/1000μs
waveform, repetitive rate (duty cycle):0.01%
High reliability application and automotive grade AEC Q101
qualified
Low leakage
Uni and Bidirectional unit
Excellent clamping capability
Very fast response time
Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability 94V-0
Halogen free and RoHS compliant




Số phần tương tự - TPSMBJ45A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Anova Technologies CO.,...
TPSMBJ45A ANOVA-TPSMBJ45A Datasheet
277Kb / 3P
Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Shenzhen Luguang Electr...
TPSMBJ45A LUGUANG-TPSMBJ45A Datasheet
917Kb / 3P
Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPSMBJ45A TECHPUBLIC-TPSMBJ45A Datasheet
4Mb / 6P
600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results


Mô tả tương tự - TPSMBJ45A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
P6SMBJ WTE-P6SMBJ Datasheet
64Kb / 5P
600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Weitron Technology
P6SMB WEITRON-P6SMB Datasheet
97Kb / 4P
600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
SMBJ5.0A WEITRON-SMBJ5.0A Datasheet
214Kb / 4P
600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
P6SMB WEITRON-P6SMB_07 Datasheet
1Mb / 4P
600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Comchip Technology
SMBJ440CA COMCHIP-SMBJ440CA Datasheet
138Kb / 6P
600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
List of Unclassifed Man...
SMBJ220A ETC2-SMBJ220A Datasheet
14Mb / 6P
600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Marl International Limi...
SMBJ440CA MARL-SMBJ440CA_15 Datasheet
138Kb / 6P
600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
DIYI Electronic Technol...
SMBJ5.0 DYELEC-SMBJ5.0 Datasheet
720Kb / 5P
600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SMBJH TSC-SMBJH Datasheet
450Kb / 8P
600W, 5V - 170V Surface Mount Transient Voltage Suppressor
logo
UN Semiconducctor INC
SMBJ-AT UNSEMI-SMBJ-AT Datasheet
3Mb / 7P
600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Revision March 1,2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com