công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UN3232E bảng dữ liệu (PDF) - UN Semiconducctor INC

UN3232E Datasheet PDF - UN Semiconducctor INC
tên linh kiện UN3232E
tải về  UN3232E tải về
kích thước tập tin   3796.98 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  UNSEMI [UN Semiconducctor INC]
Trang chủ  http://www.unsemi.com.tw
Logo UNSEMI - UN Semiconducctor INC
Giải thích chi tiết về linh kiện High ESD-Protected 3.3V Dual-Channel RS232 transceiver

UN3232E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
UN3232E Datasheet PDF - UN Semiconducctor INC

tên linh kiện UN3232E
tải về  UN3232E Click to download

kích thước tập tin   3796.98 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  UNSEMI [UN Semiconducctor INC]
Trang chủ  http://www.unsemi.com.tw
Logo UNSEMI - UN Semiconducctor INC
Giải thích chi tiết về linh kiện High ESD-Protected 3.3V Dual-Channel RS232 transceiver

UN3232E bảng dữ liệu (HTML) - UN Semiconducctor INC


UN3232E Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
Supply voltages from 3V to 5.5V
Dual Channel
120kbps Communication Rate
15kV HBM ESD-Protected
8kV IEC-4100-4-2 Contact Discharge




Số phần tương tự - UN3232E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
UN Semiconducctor INC
UN3232E-T UNSEMI-UN3232E-T Datasheet
3Mb / 8P
High ESD-Protected 3.3V Dual-Channel RS232 transceiver
Revision March 1,2022
More results


Mô tả tương tự - UN3232E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM4168E AD-ADM4168E Datasheet
290Kb / 12P
15 kV ESD Protected Dual RS-422 Transceiver
REV. 0
logo
Cystech Electonics Corp...
MTDK5S6R CYSTEKEC-MTDK5S6R Datasheet
354Kb / 7P
ESD protected Dual N-CHANNEL MOSFET
logo
Linear Technology
LTC2875 LINER-LTC2875_15 Datasheet
302Kb / 20P
60V Fault Protected 3.3V or 5V 25kV ESD High Speed CAN Transceiver
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX3483AE MAXIM-MAX3483AE Datasheet
939Kb / 19P
3.3V-Powered, 짹20kV ESD-Protected
Rev 0; 3/16
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LM3232EEUE LEIDITECH-LM3232EEUE Datasheet
5Mb / 11P
3.3V single power supply, dual channels, 짹15KV ESD protection, 120kbps transmission rate, RS232 transceiver
logo
AMAZING Microelectronic...
AZRS3076 AMAZING-AZRS3076 Datasheet
625Kb / 9P
ESD-Protected, High Speed, True Fail-Safe 3.3V RS485 Transceiver IC
Revision 2020/12/31
AZRS3078 AMAZING-AZRS3078 Datasheet
409Kb / 9P
ESD-Protected, High Speed, True Fail-Safe 3.3V RS485 Transceiver IC
Revision 2016/05/06
logo
Analog Devices
ADM4168E AD-ADM4168E_V01 Datasheet
381Kb / 12P
±15 kV ESD Protected, Dual RS-422 Transceiver
Rev. B
logo
UN Semiconducctor INC
UN232 UNSEMI-UN232 Datasheet
3Mb / 7P
5V Supply Dual-Channel RS232 Transceiver
Revision March 1,2022
UN3232E-T UNSEMI-UN3232E-T Datasheet
3Mb / 8P
High ESD-Protected 3.3V Dual-Channel RS232 transceiver
Revision March 1,2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com