công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PESD5V0S1BA bảng dữ liệu (PDF) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

PESD5V0S1BA Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
tên linh kiện PESD5V0S1BA
tải về  PESD5V0S1BA tải về
kích thước tập tin   242.68 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Low capacitance ElectroStatic Discharge

PESD5V0S1BA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PESD5V0S1BA Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện PESD5V0S1BA
tải về  PESD5V0S1BA Click to download

kích thước tập tin   242.68 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Low capacitance ElectroStatic Discharge

PESD5V0S1BA bảng dữ liệu (HTML) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.


PESD5V0S1BA Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
Low capacitance ElectroStatic Discharge
(ESD) protection diodes in ultra small
SMD plastic packages designed to
protect one signal line from the damage
caused by ESD and other transients.
Features
Bidirectional ESD protection of one line
ESD protection > 30 kV
Max. peak pulse power: PPP = 130 W
IEC 61000-4-2, level 4 (ESD)
Low clamping voltage: V(CL)R = 14 V
IEC 61000-4-5 (surge); IPP = 12 A
Ultra low leakage current: IRM = 5 nA
Ultra small SMD plastic packages

Applications
Cellular handsets and accessories
Communication systems
Portable electronics
Audio and video equipment
Computers and peripherals




Số phần tương tự - PESD5V0S1BA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PESD5V0S1BA PHILIPS-PESD5V0S1BA Datasheet
84Kb / 15P
Low capacitance bidirectional ESD protection diodes
Rev. 03-17 December 2004
PESD5V0S1BA NXP-PESD5V0S1BA Datasheet
95Kb / 15P
Low capacitance bidirectional ESD protection diodes
Rev. 04-20 August 2009
PESD5V0S1BA NXP-PESD5V0S1BA Datasheet
95Kb / 15P
Low capacitance bidirectional ESD protection diodes
Rev. 04-20 August 2009
logo
Shanghai Leiditech Elec...
PESD5V0S1BA LEIDITECH-PESD5V0S1BA Datasheet
475Kb / 3P
BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 01.06.2018
logo
TECH PUBLIC Electronics...
PESD5V0S1BA TECHPUBLIC-PESD5V0S1BA Datasheet
2Mb / 4P
1-Line Bl-directional TVS Diode
More results


Mô tả tương tự - PESD5V0S1BA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nihon Inter Electronics...
EC10DA40 NIEC-EC10DA40 Datasheet
30Kb / 2P
ELECTROSTATIC DISCHARGE REINFORCEMENT TYPE
logo
List of Unclassifed Man...
EP05DA40 ETC-EP05DA40 Datasheet
28Kb / 2P
ELECTROSTATIC DISCHARGE REINFORCEMENT TYPE
logo
NEC
NNCD68H NEC-NNCD68H Datasheet
40Kb / 5P
LOW CAPACITANCE TYPE ELECTROSTATIC DISCHARGE NOISE CLIPPING DIODE
logo
Socay Electornics Co., ...
ESD05V88D-LC SOCAY-ESD05V88D-LC Datasheet
714Kb / 6P
Electrostatic Discharge Protection Devices (ESD)
logo
Fairchild Semiconductor
AN-248 FAIRCHILD-AN-248 Datasheet
56Kb / 3P
Electrostatic Discharge Prevention-Input Protection
logo
STMicroelectronics
AN1181 STMICROELECTRONICS-AN1181 Datasheet
64Kb / 7P
ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVITY MEASUREMENT
Feb-1998
logo
NEC
NNCD56MG NEC-NNCD56MG Datasheet
35Kb / 4P
LOW CAPACITANCE HIGH ESD TYPE ELECTROSTATIC DISCHARGE NOISE CLIPPING DIODES 5-PIN MINI MOLD
NNCD62MF NEC-NNCD62MF Datasheet
36Kb / 4P
LOW CAPACITANCE HIGH ESD TYPE ELECTROSTATIC DISCHARGE NOISE CLIPPING DIODES 3-PIN MINI MOLD
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
ESD8D3.3C YFWDIODE-ESD8D3.3C Datasheet
958Kb / 4P
ESD8D3.3C is a bidirectional low capacitance electrostatic discharge protector produced by advanced silicon circuit technology
logo
Guangdong Youtai Semico...
PESD5V0U1BA UMW-PESD5V0U1BA Datasheet
301Kb / 5P
Ultra low capacitance bidirectional ElectroStatic
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com