công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5KP14AS bảng dữ liệu (PDF) - UN Semiconducctor INC

5KP14AS Datasheet PDF - UN Semiconducctor INC
tên linh kiện 5KP14AS
tải về  5KP14AS tải về
kích thước tập tin   3374.35 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  UNSEMI [UN Semiconducctor INC]
Trang chủ  http://www.unsemi.com.tw
Logo UNSEMI - UN Semiconducctor INC
Giải thích chi tiết về linh kiện Axial Lead Transient Voltage Suppressors 10 To 60V 6000W

5KP14AS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
5KP14AS Datasheet PDF - UN Semiconducctor INC

tên linh kiện 5KP14AS
tải về  5KP14AS Click to download

kích thước tập tin   3374.35 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  UNSEMI [UN Semiconducctor INC]
Trang chủ  http://www.unsemi.com.tw
Logo UNSEMI - UN Semiconducctor INC
Giải thích chi tiết về linh kiện Axial Lead Transient Voltage Suppressors 10 To 60V 6000W

5KP14AS bảng dữ liệu (HTML) - UN Semiconducctor INC


5KP14AS Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
JEDEC R-6/P-600 Molded Plastic .
Glass passivated chip junction in R-6/P600 package .
6000 W peak pulse power capability with a 10/1000 us
waveform, repetitive rate (duty cycle):0.01 % .
Low leakage .
Excellent clamping capability .
Very fast response time: typically less than 1.0ps from 0V to VBR min.
Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability 94V-0 .
Halogen free and RoHS compliant .
Meet with ISO 7637-2,ISO 16750,etc .
High reliability application and automotive grade AEC Q101 qualifhed.




Số phần tương tự - 5KP14AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Surge Components
5KP14A SURGE-5KP14A Datasheet
199Kb / 4P
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0 to 110 Volts???
logo
Transys Electronics
5KP14A TRSYS-5KP14A Datasheet
252Kb / 6P
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Won-Top Electronics
5KP14A WTE-5KP14A Datasheet
58Kb / 5P
5000W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Rectron Semiconductor
5KP14A RECTRON-5KP14A Datasheet
970Kb / 4P
GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Dc Components
5KP14A DCCOM-5KP14A Datasheet
1Mb / 4P
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Mô tả tương tự - 5KP14AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Socay Electornics Co., ...
30KPA28A SOCAY-30KPA28A Datasheet
451Kb / 5P
Axial Lead Transient Voltage Suppressors
logo
Anova Technologies CO.,...
1.5KE ANOVA-1.5KE Datasheet
269Kb / 4P
Axial Lead Transient Voltage Suppressors
3KP ANOVA-3KP Datasheet
393Kb / 4P
Axial Lead Transient Voltage Suppressors
30KPA ANOVA-30KPA Datasheet
249Kb / 3P
Axial Lead Transient Voltage Suppressors
P4KE ANOVA-P4KE Datasheet
352Kb / 4P
Axial Lead Transient Voltage Suppressors
P6KE ANOVA-P6KE Datasheet
267Kb / 4P
Axial Lead Transient Voltage Suppressors
SA5.0 ANOVA-SA5.0 Datasheet
354Kb / 4P
Axial Lead Transient Voltage Suppressors
logo
Shenzhen Luguang Electr...
15KPA LUGUANG-15KPA Datasheet
874Kb / 3P
Axial Lead Transient Voltage Suppressors
30KPA LUGUANG-30KPA Datasheet
861Kb / 3P
Axial Lead Transient Voltage Suppressors
12KPA LUGUANG-12KPA Datasheet
816Kb / 3P
Axial Lead Transient Voltage Suppressors
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com