công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

140-504-415-101 bảng dữ liệu (PDF) - EDAC, All Rights Reserved.

140-504-415-101 Datasheet PDF - EDAC, All Rights Reserved.
tên linh kiện 140-504-415-101
tải về  140-504-415-101 tải về
kích thước tập tin   71.71 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  EDAC [EDAC, All Rights Reserved.]
Trang chủ  https://edac.net/
Logo EDAC - EDAC, All Rights Reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện 140 Series,In-Line Connectors | Wire to Board | 2.00mm Pitch

140-504-415-101 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
140-504-415-101 Datasheet PDF - EDAC, All Rights Reserved.

tên linh kiện 140-504-415-101
tải về  140-504-415-101 Click to download

kích thước tập tin   71.71 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  EDAC [EDAC, All Rights Reserved.]
Trang chủ  https://edac.net/
Logo EDAC - EDAC, All Rights Reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện 140 Series,In-Line Connectors | Wire to Board | 2.00mm Pitch

140-504-415-101 bảng dữ liệu (HTML) - EDAC, All Rights Reserved.


140-504-415-101 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features

  • 0.079" (2.00mm) contact spacing
  • For use with P.C. board thickness: 0.047" (1.20mm) ~ 0.062" (1.60mm)
  • Low profile insulator body, 0.185" (4.70mm) width 0.240" (6.10mm) height
  • Contact termination options include: P.C. Tail, surface mount
  • Top entry or side entry configurations
  • Board retention contacts available
  • Designed for high-density connection of internal wires to PCB




Số phần tương tự - 140-504-415-101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EDAC, All Rights Reserv...
140-504-415-101 EDAC-140-504-415-101 Datasheet
290Kb / 7P
140 Series In-Line Connectors | Wire to Board | 2.00mm Pitch
More results


Mô tả tương tự - 140-504-415-101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EDAC, All Rights Reserv...
140-SERIES EDAC-140-SERIES Datasheet
290Kb / 7P
140 Series In-Line Connectors | Wire to Board | 2.00mm Pitch
140-503-415-100 EDAC-140-503-415-100 Datasheet
71Kb / 1P
140 Series,In-Line Connectors | Wire to Board | 2.00mm Pitch
140-505-415-100 EDAC-140-505-415-100 Datasheet
71Kb / 1P
140 Series,In-Line Connectors | Wire to Board | 2.00mm Pitch
140-506-210-011 EDAC-140-506-210-011 Datasheet
68Kb / 1P
140 Series,In-Line Connectors | Wire to Board | 2.00mm Pitch
140-507-415-100 EDAC-140-507-415-100 Datasheet
72Kb / 1P
140 Series,In-Line Connectors | Wire to Board | 2.00mm Pitch
140-508-415-000 EDAC-140-508-415-000 Datasheet
73Kb / 1P
140 Series,In-Line Connectors | Wire to Board | 2.00mm Pitch
140-512-415-100 EDAC-140-512-415-100 Datasheet
73Kb / 1P
140 Series,In-Line Connectors | Wire to Board | 2.00mm Pitch
140-512-417-060 EDAC-140-512-417-060 Datasheet
73Kb / 1P
140 Series,In-Line Connectors | Wire to Board | 2.00mm Pitch
140-513-417-060 EDAC-140-513-417-060 Datasheet
73Kb / 1P
140 Series,In-Line Connectors | Wire to Board | 2.00mm Pitch
140-515-417-060 EDAC-140-515-417-060 Datasheet
73Kb / 1P
140 Series,In-Line Connectors | Wire to Board | 2.00mm Pitch
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com