công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WPM3012 bảng dữ liệu (PDF) - VBsemi Electronics Co.,Ltd

WPM3012 Datasheet PDF - VBsemi Electronics Co.,Ltd
tên linh kiện WPM3012
tải về  WPM3012 tải về
kích thước tập tin   499.27 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện P-Channel 30 V (D-S) MOSFET

WPM3012 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
WPM3012 Datasheet PDF - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện WPM3012
tải về  WPM3012 Click to download

kích thước tập tin   499.27 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện P-Channel 30 V (D-S) MOSFET

WPM3012 bảng dữ liệu (HTML) - VBsemi Electronics Co.,Ltd


WPM3012 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• TrenchFET® Power MOSFET
• 100 % Rg Tested
APPLICATIONS
• For Mobile Computing
- Load Switch
- Notebook Adaptor Switch
- DC/DC Converter




Số phần tương tự - WPM3012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Will Semiconductor Ltd.
WPM3012 WILLSEMI-WPM3012 Datasheet
396Kb / 7P
Single P-Channel, -30V, -3.1A, Power MOSFET
WPM3012-3/TR WILLSEMI-WPM3012-3/TR Datasheet
396Kb / 7P
Single P-Channel, -30V, -3.1A, Power MOSFET
More results


Mô tả tương tự - WPM3012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
25-Oct-04
SI6435ADQ VISHAY-SI6435ADQ_08 Datasheet
94Kb / 5P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
31-Mar-08
SI2303CDS VISHAY-SI2303CDS Datasheet
130Kb / 7P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
14-Apr-08
logo
Analog Power
AM3933P ANALOGPOWER-AM3933P Datasheet
121Kb / 3P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AM7333PE ANALOGPOWER-AM7333PE Datasheet
347Kb / 5P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AM4953P ANALOGPOWER-AM4953P Datasheet
366Kb / 5P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AM90P03-02P ANALOGPOWER-AM90P03-02P Datasheet
60Kb / 2P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY VISHAY-SI4435DDY Datasheet
279Kb / 10P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
18-May-09
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
23-Jun-08
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com