công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBRI2X61-180A bảng dữ liệu (PDF) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

MBRI2X61-180A Datasheet PDF - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
tên linh kiện MBRI2X61-180A
tải về  MBRI2X61-180A tải về
kích thước tập tin   302.14 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.dacosemi.com/
Logo DACO - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 180V

MBRI2X61-180A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MBRI2X61-180A Datasheet PDF - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

tên linh kiện MBRI2X61-180A
tải về  MBRI2X61-180A Click to download

kích thước tập tin   302.14 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.dacosemi.com/
Logo DACO - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 180V

MBRI2X61-180A bảng dữ liệu (HTML) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.


MBRI2X61-180A Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
High Surge Capability
Type 180V Vrpm
Isolation Type Package
Electrically Isolation Base Plate
RoHS Compliant




Số phần tương tự - MBRI2X61-180A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DACO SEMICONDUCTOR CO.,...
MBRI2X61-100A DACO-MBRI2X61-100A Datasheet
291Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 100V
April 2022 Rev 1.0
MBRI2X61-120A DACO-MBRI2X61-120A Datasheet
300Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 120V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X61-150A DACO-MBRI2X61-150A Datasheet
318Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 150V
April 2022 Rev 1.2
More results


Mô tả tương tự - MBRI2X61-180A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DACO SEMICONDUCTOR CO.,...
MBRI2X60-060A DACO-MBRI2X60-060A Datasheet
309Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 60V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X60-080A DACO-MBRI2X60-080A Datasheet
293Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 80V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X60-120A DACO-MBRI2X60-120A Datasheet
318Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 120V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X60-150A DACO-MBRI2X60-150A Datasheet
300Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 150V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X60-180A DACO-MBRI2X60-180A Datasheet
319Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 180V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X60-200A DACO-MBRI2X60-200A Datasheet
300Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 200V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X61-045A DACO-MBRI2X61-045A Datasheet
311Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 45V
April 2022 Rev 1.0
MBRI2X61-080A DACO-MBRI2X61-080A Datasheet
292Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 80V
April 2022 Rev 1.0
MBRI2X61-120A DACO-MBRI2X61-120A Datasheet
300Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 120V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X61-150A DACO-MBRI2X61-150A Datasheet
318Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 150V
April 2022 Rev 1.2
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com