công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GBP310 bảng dữ liệu (PDF) - ASEMI TECHNOLOGY., LTD

GBP310 Datasheet PDF - ASEMI TECHNOLOGY., LTD
tên linh kiện GBP310
tải về  GBP310 tải về
kích thước tập tin   145.63 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ASEMI [ASEMI TECHNOLOGY., LTD]
Trang chủ  https://www.asemi99.com/
Logo ASEMI - ASEMI TECHNOLOGY., LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện ASEMI Bridge Rectifier

GBP310 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
GBP310 Datasheet PDF - ASEMI TECHNOLOGY., LTD

tên linh kiện GBP310
tải về  GBP310 Click to download

kích thước tập tin   145.63 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ASEMI [ASEMI TECHNOLOGY., LTD]
Trang chủ  https://www.asemi99.com/
Logo ASEMI - ASEMI TECHNOLOGY., LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện ASEMI Bridge Rectifier

GBP310 bảng dữ liệu (HTML) - ASEMI TECHNOLOGY., LTD


GBP310 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features

This series is SGS listed under the Recognized
Component Index, file number SZXEC1902259902

Ideal for printed circuit board mounting

The plastic material used carries Underwriters Laboratory
flammability recognition 94V-0

Built-in printed circuit board stand-offs

High case dielectric strength .

High temperature soldering guaranteed 265°C /10
seconds at 5 Ibs (2.3kg) tension




Số phần tương tự - GBP310

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
GBP310 CHENG-YI-GBP310 Datasheet
175Kb / 2P
SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
logo
Shenzhen Luguang Electr...
GBP310 LUGUANG-GBP310 Datasheet
165Kb / 2P
Silicon Bridge Rectifiers
logo
Diode Semiconductor Kor...
GBP310 DSK-GBP310 Datasheet
163Kb / 2P
SILICON BRIDGE RECTIFIERS
logo
Chongqing Pingwei Enter...
GBP310 CHONGQING-GBP310 Datasheet
206Kb / 2P
SINGLE PHASE3.0AMPS.GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
GBP310 BILIN-GBP310 Datasheet
138Kb / 3P
Silicon Bridge Rectifiers
More results


Mô tả tương tự - GBP310

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ASEMI TECHNOLOGY., LTD
DB107 ASEMI-DB107 Datasheet
171Kb / 2P
ASEMI Bridge Rectifier
2018.11 Rev.3.1
GBJ610 ASEMI-GBJ610 Datasheet
114Kb / 2P
ASEMI Bridge Rectifier
2018.11 Rev.3.1
GBU410 ASEMI-GBU410 Datasheet
101Kb / 2P
ASEMI Bridge Rectifier
2018.11 Rev.3.1
KBP310 ASEMI-KBP310 Datasheet
112Kb / 2P
ASEMI Bridge Rectifier
2018.11 Rev.3.1
KBPC810 ASEMI-KBPC810 Datasheet
94Kb / 2P
ASEMI Bridge Rectifier
2018.11 Rev.3.1
KBU610 ASEMI-KBU610 Datasheet
117Kb / 2P
ASEMI Bridge Rectifier
2018.11 Rev.3.1
MB10F ASEMI-MB10F Datasheet
176Kb / 2P
ASEMI Bridge Rectifier
2018.11 Rev.3.1
GBJ5010 ASEMI-GBJ5010 Datasheet
259Kb / 2P
ASEMI Bridge Rectifier
2018.11 Rev.3.1
KBPC3510W ASEMI-KBPC3510W Datasheet
104Kb / 2P
ASEMI Bridge Rectifier
2018.11 Rev.3.1
KBU810 ASEMI-KBU810 Datasheet
115Kb / 2P
ASEMI Bridge Rectifier
2018.11 Rev.3.1
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com